công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN1HNK60 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STN1HNK60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V - 8-ohm - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH-TM MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STN1HNK60 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STN1HNK60 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STN1HNK60 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
3/15
STD1NK60 - STD1NK60-1 - STQ1HNK60R - STN1HNK60
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CONTINUED)
Table 7: Dynamic
Table 8: Source Drain Diode
(1) Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5 %.
(2) Pulse width limited by safe operating area.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs (1)
Forward Transconductance
VDS = 15 V, ID= 0.5 A
1
S
Ciss
Coss
Crss
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
VDS = 25V, f = 1 MHz, VGS = 0
156
23.5
3.8
pF
pF
pF
td(on)
tr
td(off)
tr
Turn-on Delay Time
Rise Time
Turn-off Delay Time
Fall Time
VDD = 300 V, ID = 0.5 A,
RG= 4.7 Ω, VGS = 10 V
(Resistive Load see, Figure
21)
6.5
5
19
25
ns
ns
ns
ns
Qg
Qgs
Qgd
Total Gate Charge
Gate-Source Charge
Gate-Drain Charge
VDD = 480V, ID = 1 A,
VGS = 10V, RG= 4.7 Ω
(see, Figure 23)
7
1.1
3.7
10
nC
nC
nC
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM (2)
Source-drain Current
Source-drain Current (pulsed)
1
4
A
A
VSD (1)
Forward On Voltage
ISD = 1.0 A, VGS = 0
1.6
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse Recovery Time
Reverse Recovery Charge
Reverse Recovery Current
ISD = 1.0 A, di/dt = 100 A/µs
VDD = 25V, Tj = 25°C
(see test circuit, Figure 22)
140
240
3.3
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse Recovery Time
Reverse Recovery Charge
Reverse Recovery Current
ISD = 1.0 A, di/dt = 100 A/µs
VDD = 25V, Tj = 150°C
(see test circuit, Figure 22)
229
377
3.3
ns
µC
A


Số phần tương tự - STN1HNK60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN1HNK60 STMICROELECTRONICS-STN1HNK60 Datasheet
429Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8廓 - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN1HNK60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60_08 Datasheet
429Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8廓 - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60 Datasheet
748Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 8 - 1A DPAK / IPAK / TO-92 SuperMESH Power MOSFET
logo
Microsemi Corporation
STD1LNK60Z-1 MICROSEMI-STD1LNK60Z-1_06 Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD1LNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD1LNK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
STQ1NK80ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK80ZR-AP Datasheet
630Kb / 15P
   N-CHANNEL 800V - 13 廓 - 1 A TO-92 /SOT-223/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STD2HNK60Z STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z Datasheet
497Kb / 16P
   N-channel 600V - 4.4廓 - 2A - TO-92/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STD3NK50Z STMICROELECTRONICS-STD3NK50Z Datasheet
481Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V - 2.8ohm - 2.3A TO-92/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP_07 Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STD1NB60 STMICROELECTRONICS-STD1NB60 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 600V - 7.4ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD1LNC60 STMICROELECTRONICS-STD1LNC60 Datasheet
274Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 12ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH?줚I MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com