công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS1560 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Gennum Corporation

tên linh kiện GS1560
Giải thích chi tiết về linh kiện  HD-LINX II Voltage Controlled Oscillator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GENNUM [Gennum Corporation]
Trang chủ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS1560 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Gennum Corporation

  GS1560 Datasheet HTML 1Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 2Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 3Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS1560 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
www.gennum.com
GO1525 HD-LINX™II
Voltage Controlled Oscillator
GO1525 Data Sheet
21969 - 8
July 2005
1 of 9
Key Features
generates 1.485GHz or 1.485/1.001GHz signal for
HD-LINXII ICs
low current consumption
•50
Ω output impedance
operates from a single 2.5V supply
8 pin tape on reel
Pb-free and RoHS Compliant
Applications
VCO for the GS1560, GS1559 and GS9060
Deserializers, and the GS1532, GS1531 and
GS9062 Serializers
Description
The GO1525 is a self contained, miniature Voltage
Controlled Oscillator (VCO). It produces a clean
1.485GHz reference clock signal for the GS1560 and
GS9060 deserializers, and for the GS1532 and
GS9062 serializers. The control voltage range is from
1.0 volts to 1.5 volts and is derived from the on-chip
PLLs. The GO1525 frequency can be pulled
approximately 32MHz for every one volt of control.
The output level is typically -9.0dBm with low spurious
and noise content. It is designed to drive 50
Ω strip lines.
The VCO requires a single 2.5V supply and draws a
maximum of 15mA of current. It is packaged in a
miniature 8-pin proprietary surface mount package and
operates over the normal commercial temperature
range of 0°C to +70°C.
This component and all homogeneous subcomponents
are RoHS compliant.
GO1525 Functional Block Diagram
OSCILLATOR CIRCUIT
STRIPLINE
STRIPLINE
VCTR
VCC
OUT
GND


Số phần tương tự - GS1560

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS1560A GENNUM-GS1560A Datasheet
1Mb / 80P
   GS1560A/GS1561 HD-LINX-R II Dual-Rate Deserializer
GS1560A GENNUM-GS1560A Datasheet
1Mb / 80P
   Dual-Rate Deserializer
GS1560A GENNUM-GS1560A Datasheet
1Mb / 79P
   HD-LINX II Dual-Rate Deserializer
GS1560ACF GENNUM-GS1560ACF Datasheet
1Mb / 80P
   GS1560A/GS1561 HD-LINX-R II Dual-Rate Deserializer
GS1560ACF GENNUM-GS1560ACF Datasheet
1Mb / 80P
   Dual-Rate Deserializer
More results

Mô tả tương tự - GS1560

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS9074A GENNUM-GS9074A_09 Datasheet
1Mb / 17P
   HD-LINX II Adaptive Cable Equalizer
GS1574A GENNUM-GS1574A_11 Datasheet
1Mb / 16P
   HD-LINX II Adaptive Cable Equalizer
GS1560A GENNUM-GS1560A_09 Datasheet
1Mb / 79P
   HD-LINX II Dual-Rate Deserializer
GS9074A GENNUM-GS9074A Datasheet
342Kb / 16P
   GS9074A HD-LINX-R II Adaptive Cable Equalizer
GS1574A GENNUM-GS1574A Datasheet
342Kb / 16P
   GS1574A HD-LINX-R II Adaptive Cable Equalizer
GS1532 GENNUM-GS1532 Datasheet
862Kb / 52P
   GS1532 HD-LINX-TM II Multi-Rate Serializer
GS1575B GENNUM-GS1575B Datasheet
1Mb / 28P
   HD-LINX II Multi-Rate SDI Automatic Reclocker
GS1574 GENNUM-GS1574 Datasheet
279Kb / 17P
   GS1574 HD-LINX -TM II Adaptive Cable Equalizer
GS1531 GENNUM-GS1531 Datasheet
848Kb / 49P
   GS1531 HD-LINX-TM II Multi-Rate Serializer
GS1560A GENNUM-GS1560A Datasheet
1Mb / 80P
   GS1560A/GS1561 HD-LINX-R II Dual-Rate Deserializer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com