công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB1386N3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB1386N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB1386N3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB1386N3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB1386N3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB1386N3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB1386N3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C816N3-R
Issued Date : 2003.12.18
Revised Date :
Page No. : 2/4
BTB1386N3
CYStek Product Specification
Characteristics (Ta=25°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCBO
-15
-
-
V
IC=-50µA
BVCEO
-12
-
-
V
IC=-1mA
BVEBO
-6
-
-
V
IE=-50µA
ICBO
-
-
-100
nA
VCB=-15V
IEBO
-
-
-100
nA
VEB=-5V
*VCE(sat)
-
-
-0.25
V
IC=-1A, IB=-50mA
*hFE 1
200
-
-
-
VCE=-2V, IC=-20mA
*hFE 2
180
-
820
-
VCE=-2V, IC=-500mA
*hFE 3
150
-
-
-
VCE=-2V, IC=-2A
fT
-
250
-
MHz
VCE=-2V, IC=-200mA, f=100MHz
Cob
-
60
-
pF
VCB=-10V, IE=0A, f=1MHz
*Pulse Test: Pulse Width
≤380µs, Duty Cycle≤2%
Classification Of hFE 2
Rank
R
S
T
Range
180~390
270~560
390~820


Số phần tương tự - BTB1386N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1386LN3 CYSTEKEC-BTB1386LN3 Datasheet
170Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1386M3 CYSTEKEC-BTB1386M3 Datasheet
172Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1386Q8 CYSTEKEC-BTB1386Q8 Datasheet
171Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB1386N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1424AM3 CYSTEKEC-BTB1424AM3 Datasheet
175Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB5240N3 CYSTEKEC-BTB5240N3 Datasheet
290Kb / 8P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3_06 Datasheet
177Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424N3 CYSTEKEC-BTB1424N3_06 Datasheet
231Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1300A3 CYSTEKEC-BTA1300A3 Datasheet
156Kb / 4P
   Low VCE(SAT) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AM3 CYSTEKEC-BTB772AM3 Datasheet
188Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424LN3 CYSTEKEC-BTB1424LN3 Datasheet
162Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424N3 CYSTEKEC-BTB1424N3 Datasheet
253Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1426A3 CYSTEKEC-BTB1426A3 Datasheet
154Kb / 4P
   Low VCE(SAT) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP2907SL3 CYSTEKEC-BTP2907SL3 Datasheet
264Kb / 7P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com