công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4921T-EST bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4921T-EST
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit DAC with SPI??Interface
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4921T-EST bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4921T-EST Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP4921T-EST Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 40 page
background image
MCP4921/4922
DS21897A-page 8
 2004 Microchip Technology Inc.
2.0
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V , AVSS = 0V, VREF = 2.048V, Gain = 2, RL = 5 kΩ, CL = 100 pF.
FIGURE 2-1:
DNL vs. Code.
FIGURE 2-2:
DNL vs. Code and Ambient
Temperature.
FIGURE 2-3:
DNL vs. Code and VREF.
Gain=1.
FIGURE 2-4:
Absolute DNL vs. Ambient
Temperature.
FIGURE 2-5:
Absolute DNL vs. Voltage
Reference.
Note:
The graphs and tables provided following this note are a statistical summary based on a limited number of
samples and are provided for informational purposes only. The performance characteristics listed herein
are not tested or guaranteed. In some graphs or tables, the data presented may be outside the specified
operating range (e.g., outside specified power supply range) and therefore outside the warranted range.
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0
1024
2048
3072
4096
Code (Decimal)
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0
1024
2048
3072
4096
Code (Decimal)
125C
85C
25C
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
1024
2048
3072
4096
Code (Decimal)
1
2
3
4
5.5
0.075
0.0752
0.0754
0.0756
0.0758
0.076
0.0762
0.0764
0.0766
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Ambient Temperature (ºC)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
12345
Voltage Reference (V)


Số phần tương tự - MCP4921T-EST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4921T-E/MC MICROCHIP-MCP4921T-E/MC Datasheet
3Mb / 50P
   8/10/12-Bit Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
MCP4921T-E/MS MICROCHIP-MCP4921T-E/MS Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4921T-E/MS MICROCHIP-MCP4921T-E/MS Datasheet
3Mb / 50P
   8/10/12-Bit Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
MCP4921T-E/P MICROCHIP-MCP4921T-E/P Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4921T-E/P MICROCHIP-MCP4921T-E/P Datasheet
3Mb / 50P
   8/10/12-Bit Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP4921T-EST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4921 MICROCHIP-MCP4921_07 Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5113 MAXIM-MAX5113 Datasheet
8Mb / 27P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 2; 5/13
MAX5110 MAXIM-MAX5110 Datasheet
47Kb / 2P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 0; 2010-09-24
logo
Analog Devices
LTC2632 AD-LTC2632 Datasheet
518Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit SPI DAC
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5684ARUZ-RL7 AD-AD5684ARUZ-RL7 Datasheet
683Kb / 28P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. A
AD5452W AD-AD5452W Datasheet
500Kb / 24P
   12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. 0
logo
Microchip Technology
MCP4821 MICROCHIP-MCP4821 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit DACs with Internal VREF and SPI??Interface
2005
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5316 MAXIM-MAX5316 Datasheet
4Mb / 33P
   16-Bit, ±1 LSB Accuracy Voltage Output DAC with SPI Interface
Rev 0; 1/12
logo
Analog Devices
AD5601 AD-AD5601_16 Datasheet
577Kb / 21P
   8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com