công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4922-ESL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4922-ESL
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit DAC with SPI??Interface
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4922-ESL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4922-ESL Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP4922-ESL Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 40 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
DS21897A-page 7
MCP4921/4922
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Electrical Specifications: Unless otherwise indicated, VDD = +2.7V to +5.5V, AVSS = GND.
Parameters
Sym
Min
Typ
Max
Units
Conditions
Temperature Ranges
Specified Temperature Range
TA
-40
+125
°C
Operating Temperature Range
TA
-40
+125
°C
Note 1
Storage Temperature Range
TA
-65
+150
°C
Thermal Package Resistances
Thermal Resistance, 8L-PDIP
θ
JA
—85
°C/W
Thermal Resistance, 8L-SOIC
θ
JA
—163
°C/W
Thermal Resistance, 8L-MSOP
θ
JA
—206
°C/W
Thermal Resistance, 14L-PDIP
θ
JA
—70
°C/W
Thermal Resistance, 14L-SOIC
θ
JA
—120
°C/W
Thermal Resistance, 14L-TSSOP
θ
JA
—100
°C/W
Note 1:
The MCP492X family of DACs operate over this extended temperature range, but with reduced
performance. Operation in this range must not cause T
J to exceed the Maximum Junction Temperature of
150°C.


Số phần tương tự - MCP4922-ESL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4922-E/MS MICROCHIP-MCP4922-E/MS Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4922-E/P MICROCHIP-MCP4922-E/P Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4922-E/P MICROCHIP-MCP4922-E/P Datasheet
3Mb / 48P
   8/10/12-Bit Dual Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
MCP4922-E/SL MICROCHIP-MCP4922-E/SL Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4922-E/SL MICROCHIP-MCP4922-E/SL Datasheet
3Mb / 48P
   8/10/12-Bit Dual Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP4922-ESL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4921 MICROCHIP-MCP4921_07 Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5113 MAXIM-MAX5113 Datasheet
8Mb / 27P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 2; 5/13
MAX5110 MAXIM-MAX5110 Datasheet
47Kb / 2P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 0; 2010-09-24
logo
Analog Devices
LTC2632 AD-LTC2632 Datasheet
518Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit SPI DAC
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5684ARUZ-RL7 AD-AD5684ARUZ-RL7 Datasheet
683Kb / 28P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. A
AD5452W AD-AD5452W Datasheet
500Kb / 24P
   12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. 0
logo
Microchip Technology
MCP4821 MICROCHIP-MCP4821 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit DACs with Internal VREF and SPI??Interface
2005
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5316 MAXIM-MAX5316 Datasheet
4Mb / 33P
   16-Bit, ±1 LSB Accuracy Voltage Output DAC with SPI Interface
Rev 0; 1/12
logo
Analog Devices
AD5601 AD-AD5601_16 Datasheet
577Kb / 21P
   8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com