công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4921T-EP bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4921T-EP
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit DAC with SPI??Interface
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4921T-EP bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4921T-EP Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP4921T-EP Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 40 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
DS21897A-page 11
MCP4921/4922
Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V , AVSS = 0V, VREF = 2.048V, Gain = 2, RL = 5 kΩ, CL = 100 pF.
FIGURE 2-17:
Hardware Shutdown
Current vs. Ambient Temperature and VDD.
FIGURE 2-18:
Software Shutdown Current
vs. Ambient Temperature and VDD.
FIGURE 2-19:
Offset Error vs. Ambient
Temperature and VDD.
FIGURE 2-20:
Gain Error vs. Ambient
Temperature and VDD.
FIGURE 2-21:
VIN High Threshold vs
Ambient Temperature and VDD.
FIGURE 2-22:
VIN Low Threshold vs
Ambient Temperature and VDD.
0
0.5
1
1.5
2
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Ambient Temperature (ºC)
VDD
5.5V
4.0V
5.0V
3.0V
2.7V
0
1
2
3
4
5
6
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Ambient Temperature (ºC)
VDD
5.5V
4.0V
5.0V
3.0V
2.7V
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Ambient Temperature (ºC)
VDD
5.5V
4.0V
5.0V
3.0V
2.7V
-0.16
-0.14
-0.12
-0.1
-0.08
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Ambient Temperature (ºC)
VDD
5.5V
4.0V
5.0V
3.0V
2.7V
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Ambient Temperature (ºC)
VDD
5.5V
4.0V
5.0V
3.0V
2.7V
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
-40
-20
0
20
40
60
80
100 120
Ambient Temperature (ºC)
VDD
5.5V
4.0V
5.0V
3.0V
2.7V


Số phần tương tự - MCP4921T-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4921T-E/MC MICROCHIP-MCP4921T-E/MC Datasheet
3Mb / 50P
   8/10/12-Bit Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
MCP4921T-E/MS MICROCHIP-MCP4921T-E/MS Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4921T-E/MS MICROCHIP-MCP4921T-E/MS Datasheet
3Mb / 50P
   8/10/12-Bit Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
MCP4921T-E/P MICROCHIP-MCP4921T-E/P Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4921T-E/P MICROCHIP-MCP4921T-E/P Datasheet
3Mb / 50P
   8/10/12-Bit Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP4921T-EP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4921 MICROCHIP-MCP4921_07 Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5113 MAXIM-MAX5113 Datasheet
8Mb / 27P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 2; 5/13
MAX5110 MAXIM-MAX5110 Datasheet
47Kb / 2P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 0; 2010-09-24
logo
Analog Devices
LTC2632 AD-LTC2632 Datasheet
518Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit SPI DAC
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5684ARUZ-RL7 AD-AD5684ARUZ-RL7 Datasheet
683Kb / 28P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. A
AD5452W AD-AD5452W Datasheet
500Kb / 24P
   12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. 0
logo
Microchip Technology
MCP4821 MICROCHIP-MCP4821 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit DACs with Internal VREF and SPI??Interface
2005
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5316 MAXIM-MAX5316 Datasheet
4Mb / 33P
   16-Bit, ±1 LSB Accuracy Voltage Output DAC with SPI Interface
Rev 0; 1/12
logo
Analog Devices
AD5601 AD-AD5601_16 Datasheet
577Kb / 21P
   8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com