công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC2GH512NMCA-2SA00 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện MC2GH512NMCA-2SA00
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAMSUNG MultiMediaCard
Download  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

MC2GH512NMCA-2SA00 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Samsung semiconductor

  MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor MC2GH512NMCA-2SA00 Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 102 page
background image
MultiMediaCardTM
5
Sep.22.2005
Revision 0.3
1. Ordering Information
1. Module: M
2. Card: C
3~4. Flash Density
64 : 64M
28 : 128M
56 : 256M
12 : 512M
5D : 512M DDP
1G : 1G
1D : 1G DDP
2G : 2G
2D : 2G DDP
4D : 4G DDP
4Q : 4G QDP
8Q : 8G QDP
5. Feature
H : High Speeed MultiMediaCard
6~8. Card Density
008 : 8M Byte
016 : 16M Byte
032 : 32M Byte
048 : 48M Byte
064 : 64M Byte
096 : 96M Byte
128 : 128M Byte
192 : 192M Byte
256 : 256M Byte
384 : 384M Byte
512 : 512M Byte
01G : 1G Byte
02G : 2G Byte
04G : 4G Byte
08G : 8G Byte
9. Card Type
N : Standard-Size MultiMediaCard
H : Reduced-Size MultiMediaCard
D : Dual Voltage Reduced-Size MultiMediaCard
10. Component Generation
M : 1st Generation
A : 2nd Generation
B : 3rd Generation
C : 4th Generation
D : 5th Generation
11. Flash Package
C : CHIP
Y : TSOP1
V : WSOP
B : TBGA
12. PCB Revision
A : None
B : 1st Rev.
C : 2nd Rev.
13. " - "
14. Packing Type
0 : Bulk Type I
1 : Bulk Type II (By White Case)
2 : Bulk Type I (No Label)
3 : Bulk Type II (No Label)
4 : Bulk Type I (only Back Label)
5 : Bulk Type II (only Back Label)
15. Controller
S : S3F49SAX
16. Controller Firmware Revision
A : None
B : 1st Rev.
C : 2nd Rev.
D : 3rd Rev.
E : 4th Rev.
17 ~ 18. Customer Grade
" Customer List Reference "
2. Product Line-up
M C X X X X X X X X X X - X X X X X
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Model Number
Capacities
Remarks
MC12H064NBCA-2SA00
64MB
Standard-Size
High Speed MultiMediaCard
MC1GH128NACA-2SA00
128MB
MC2GH256NMCA-2SA00
256MB
MC2GH512NMCA-2SA00
512MB
MC4GH01GNMCA-2SA00
1GB
MC4GH02GNMCA-2SA00
2GB


Số phần tương tự - MC2GH512NMCA-2SA00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
MC2GU01GNMCA-0QC00 SAMSUNG-MC2GU01GNMCA-0QC00 Datasheet
1Mb / 66P
   MultiMediaCard Specification
MC2GU512NMCA-0QC00 SAMSUNG-MC2GU512NMCA-0QC00 Datasheet
1Mb / 66P
   MultiMediaCard Specification
More results

Mô tả tương tự - MC2GH512NMCA-2SA00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
MR57T00101F OKI-MR57T00101F Datasheet
150Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
logo
Transcend Information. ...
TS128MMC TRANSCEND-TS128MMC Datasheet
266Kb / 10P
   MultiMediaCard
logo
Samsung semiconductor
S3F49DAX SAMSUNG-S3F49DAX Datasheet
202Kb / 44P
   MultiMediaCard Controllers
logo
OKI electronic componet...
MR57T01601J OKI-MR57T01601J Datasheet
147Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
logo
Samsung semiconductor
MC12U064HACA SAMSUNG-MC12U064HACA Datasheet
1Mb / 66P
   MultiMediaCard Specification
logo
OKI electronic componet...
MR57T00801G OKI-MR57T00801G Datasheet
148Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
MR57T00401J OKI-MR57T00401J Datasheet
150Kb / 24P
   P2ROM MultiMediaCard
logo
Hitachi Semiconductor
HB288032MM1 HITACHI-HB288032MM1 Datasheet
236Kb / 80P
   MultiMediaCard 32 MByte
HB288064MM1 HITACHI-HB288064MM1 Datasheet
233Kb / 79P
   MultiMediaCard 64 MByte
HB288016MM1 HITACHI-HB288016MM1 Datasheet
233Kb / 79P
   MultiMediaCard 16 MByte
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com