công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP4922 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP4922
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit DAC with SPI??Interface
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP4922 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button MCP4922 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP4922 Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 40 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
DS21897A-page 9
MCP4921/4922
Note: Unless otherwise indicated, TA = +25°C, VDD = 5V , AVSS = 0V, VREF = 2.048V, Gain = 2, RL = 5 kΩ, CL = 100 pF.
FIGURE 2-6:
INL vs. Code and Ambient
Temperature.
FIGURE 2-7:
Absolute INL vs. Ambient
Temperature.
FIGURE 2-8:
Absolute INL vs. VREF.
FIGURE 2-9:
INL vs. Code and VREF.
FIGURE 2-10:
INL vs. Code.
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
1024
2048
3072
4096
Code (Decimal)
125C
85
25
Ambient Temperature
0
0.5
1
1.5
2
2.5
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Ambient Temperature (ºC)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
12345
Voltage Reference (V)
Note:
Single device graph (Figure 2-10) for
illustration of 64 code effect.
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
0
1024
2048
3072
4096
Code (Decimal)
1
2
3
4
5.5
V
REF
-6
-4
-2
0
2
0
1024
2048
3072
4096
Code (Decimal)


Số phần tương tự - MCP4922

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4922 MICROCHIP-MCP4922 Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4922 MICROCHIP-MCP4922 Datasheet
3Mb / 48P
   8/10/12-Bit Dual Voltage Output Digital-to-Analog Converter with SPI Interface
2010
MCP4922 MICROCHIP-MCP4922 Datasheet
1Mb / 50P
   SPI Interface with 20 MHz Clock Support
01/27/15
MCP4922-E/MS MICROCHIP-MCP4922-E/MS Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
MCP4922-E/P MICROCHIP-MCP4922-E/P Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
More results

Mô tả tương tự - MCP4922

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP4921 MICROCHIP-MCP4921_07 Datasheet
3Mb / 42P
   12-Bit DAC with SPI??Interface
2007
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5113 MAXIM-MAX5113 Datasheet
8Mb / 27P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 2; 5/13
MAX5110 MAXIM-MAX5110 Datasheet
47Kb / 2P
   9-Channel, 14-Bit Current DAC with SPI Interface
Rev 0; 2010-09-24
logo
Analog Devices
LTC2632 AD-LTC2632 Datasheet
518Kb / 24P
   Dual 12-/10-/8-Bit SPI DAC
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5684ARUZ-RL7 AD-AD5684ARUZ-RL7 Datasheet
683Kb / 28P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. A
AD5452W AD-AD5452W Datasheet
500Kb / 24P
   12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC with Serial Interface
REV. 0
logo
Microchip Technology
MCP4821 MICROCHIP-MCP4821 Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit DACs with Internal VREF and SPI??Interface
2005
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5316 MAXIM-MAX5316 Datasheet
4Mb / 33P
   16-Bit, ±1 LSB Accuracy Voltage Output DAC with SPI Interface
Rev 0; 1/12
logo
Analog Devices
AD5601 AD-AD5601_16 Datasheet
577Kb / 21P
   8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com