công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N04Q1612C2BT2-70I bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

tên linh kiện N04Q1612C2BT2-70I
Giải thích chi tiết về linh kiện  4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM w/ Dual Vcc and VccQ for Ultimate Power Reduction 256K횞16 bit POWER SAVER TECHNOLOGY
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANOAMP [NanoAmp Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.nanoamp.com
Logo NANOAMP - NanoAmp Solutions, Inc.

N04Q1612C2BT2-70I bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

  N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 1Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 2Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 3Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 4Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 5Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 6Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 7Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 8Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04Q1612C2BT2-70I Datasheet HTML 9Page - NanoAmp Solutions, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
Stock No. 23451-B 2/06
2
The specification is ADVANCE INFORMATION and subject to change without notice.
NanoAmp Solutions, Inc.
N04Q16yyC2B
Advance Information
Pin Configurations (4Mb)
Pin Descriptions
Pin Name
Pin Function
A0-A17
Address Inputs
WE
Write Enable Input
CE1
Chip Enable 1 Input
CE2
Chip Enable 2 Input
OE
Output Enable Input
LB
Lower Byte Enable Input
UB
Upper Byte Enable Input
I/O0-I/O7
Lower Byte Data Input/Output
I/O8-I/O15
Upper Byte Data Input/Output
VCC
Core Power
VCCQ
Power for I/O
VSS
Core Ground
VSSQ
Ground for I/O
NC
Not Connected
PIN
ONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A4
A3
A2
A1
A0
CE1
I/O0
I/O1
I/O2
I/O3
VCCQ
VSSQ
I/O4
I/O5
I/O6
I/O7
WE
A16
A15
A14
A13
A12
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
A5
A6
A7
OE
UB
LB
I/O15
I/O14
I/O13
I/O12
VSS
VCC
I/O11
I/O10
I/O9
I/O8
CE2
A8
A9
A10
A11
A17
TSOP II
12
34
56
A
LB
OE
A0
A1
A2
CE2
B I/O8 UB
A3
A4
CE1
I/O0
C I/O9 I/O10 A5
A6
I/O1
I/O2
D VSSQ I/O11 A17 A7 I/O3 VCC
E VCCQ I/O12 NC A16 I/O4 VSS
F I/O14 I/O13 A14 A15 I/O5 I/O6
G I/O15 NC A12 A13 WE I/O7
H
NC
A8
A9
A10
A11
NC
48 Pin BGA (top)


Số phần tương tự - N04Q1612C2BT2-70I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMI SEMICONDUCTOR
N04Q1612C2BX-15C AMI-N04Q1612C2BX-15C Datasheet
293Kb / 13P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM w/ Dual Vcc and VccQ for Ultimate Power Reduction 256K횞16 bit POWER SAVER TECHNOLOGY
More results

Mô tả tương tự - N04Q1612C2BT2-70I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AMI SEMICONDUCTOR
N04Q1618C2B AMI-N04Q1618C2B Datasheet
293Kb / 13P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM w/ Dual Vcc and VccQ for Ultimate Power Reduction 256K횞16 bit POWER SAVER TECHNOLOGY
N04L1630C2B AMI-N04L1630C2B Datasheet
194Kb / 12P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAMs 256K 횞 16 bit POWER SAVER TECHNOLOGY TM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L163WC1A NANOAMP-N04L163WC1A Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N04L1618C2A NANOAMP-N04L1618C2A Datasheet
246Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256Kx16 bit
logo
List of Unclassifed Man...
N04L163WC1C ETC-N04L163WC1C Datasheet
271Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04M1618L1A NANOAMP-N04M1618L1A Datasheet
257Kb / 9P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous Medical CMOS SRAM 256Kx16 bit
N04M163WL1A NANOAMP-N04M163WL1A Datasheet
246Kb / 9P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous Medical CMOS SRAM 256Kx16 bit
N04L163WC2A NANOAMP-N04L163WC2A Datasheet
265Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
logo
ON Semiconductor
N04L63W1A ONSEMI-N04L63W1A Datasheet
196Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 13
N04L63W2A ONSEMI-N04L63W2A Datasheet
197Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com