công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N04L163WC2AB2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

tên linh kiện N04L163WC2AB2
Giải thích chi tiết về linh kiện  4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANOAMP [NanoAmp Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.nanoamp.com
Logo NANOAMP - NanoAmp Solutions, Inc.

N04L163WC2AB2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

Back Button N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 3Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 4Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 5Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 6Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 7Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 8Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 9Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 10Page - NanoAmp Solutions, Inc. N04L163WC2AB2 Datasheet HTML 11Page - NanoAmp Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
(DOC# 14-02-017 REV G ECN# 01-1268)
9
The specifications of this device are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.nanoamp.com.
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L163WC2A
44-Lead TSOP II Package (T44)
Note:
1. All dimensions in inches (Millimeters)
2. Package dimensions exclude molding flash
18.41±0.13
10.16±0.13
SEE DETAIL B
1.10±0.15
11.76±0.20
0.45
0.30
0.80mm REF
DETAIL B
0.80mm REF
0o-8o
0.20
0.00


Số phần tương tự - N04L163WC2AB2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L163WC1A NANOAMP-N04L163WC1A Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N04L163WC1AB NANOAMP-N04L163WC1AB Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N04L163WC1AB-70I NANOAMP-N04L163WC1AB-70I Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N04L163WC1AB1 NANOAMP-N04L163WC1AB1 Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N04L163WC1AB1-70I NANOAMP-N04L163WC1AB1-70I Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
More results

Mô tả tương tự - N04L163WC2AB2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
N04L63W1A ONSEMI-N04L63W1A Datasheet
196Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 13
N04L63W2A ONSEMI-N04L63W2A Datasheet
197Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 10
logo
AMI SEMICONDUCTOR
N04L1630C2B AMI-N04L1630C2B Datasheet
194Kb / 12P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAMs 256K 횞 16 bit POWER SAVER TECHNOLOGY TM
logo
ON Semiconductor
N02L83W2A ONSEMI-N02L83W2A Datasheet
174Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 8
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L1618C2A NANOAMP-N04L1618C2A Datasheet
246Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256Kx16 bit
N04L163WC1A NANOAMP-N04L163WC1A Datasheet
273Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
N04L163WC1C ETC-N04L163WC1C Datasheet
271Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
logo
GSI Technology
GS74116TP GSI-GS74116TP Datasheet
137Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74117AX GSI-GS74117AX Datasheet
348Kb / 12P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12I GSI-GS74116AGP-12I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com