công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC3485EESA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC3485EESA
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V-Powered, 짹15kV ESD-Protected, and Slew-Rate-Limited True RS-485 Transceivers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC3485EESA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC3485EESA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STC3485EESA Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
STC3485E Datasheet Rev.0.1, Dec.2005
Page    of  11
STC International Limited                          http://www.mcu-memory.com
Figure 5. Driver Differential Output Delay and Transition Times
Figure 6. Driver Propagation Times
Figure 7. Driver Enable and Disable Times (tPZH, tPSH, tPHZ)
Figure 8. Driver Enable and Disable Times (tPZL, tPSL, tPLZ)
OUT
CC
50 Ω
GENERATOR
(NOTE  4 )
=15pF(NOTE 5)
60 Ω
OUT
IN
1.5V
1.5V
3V
0V
≈ 2.0V
≈ -2.0V
DD
DD
90%
90%
50%
50%
10%
10%
TD
TD
CC
50 Ω
GENERATOR
(NOTE  4 )
S1
CM
OUT
=27 Ω
=15pF
(NOTE  5 )
OM 
OH+VCL
≈ 1.5V
 Y
OUT
IN
1.5V
1.5V
3V
0V
 Z
OUT
PLH
PHL
OM
DM
PLH
PHL
OM
DM
OH
OL
OH
OL
50 Ω
GENERATOR
(NOTE  4 )
S1
OUT
=110 Ω
=15pF
(NOTE  5 )
OM
OH+VCL
≈ 1.5V
 Y
OUT
IN
1.5V
1.5V
3V
0V
PZH
PHZ
OM
OH
0V OR 3V
0V
0.25V
50 Ω
GENERATOR
(NOTE  4 )
S1
OUT
=110 Ω
=50pF
(NOTE  5 )
OUT
IN
1.5V
1.5V
3V
0V
PZL
PLZ
OM
CC
0V OR 3V
0.25V
CC
OL


Số phần tương tự - STC3485EESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STC344 AUK-STC344 Datasheet
62Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
STC345 AUK-STC345 Datasheet
237Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
STC345L AUK-STC345L Datasheet
216Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
STC345L KODENSHI-STC345L Datasheet
219Kb / 5P
   NPN Silicon Transistor
More results

Mô tả tương tự - STC3485EESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Union Semiconductor, In...
UM3483E UNIONSEMI-UM3483E Datasheet
307Kb / 12P
   3.3V-Powered, 짹15kV ESD-Protected, and Slew-Rate-Limited True RS-485 Transceivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3483E MAXIM-MAX3483E_V01 Datasheet
2Mb / 19P
   3.3V-Powered, 짹15kV ESD-Protected, 12Mbps and Slew-Rate-Limited True RS-485/RS-422 Transceivers
19-1474; Rev 1; 5/19
MAX3483E MAXIM-MAX3483E Datasheet
231Kb / 16P
   3.3V-Powered, 짹15kV ESD-Protected, 12Mbps and Slew-Rate-Limited True RS-485/RS-422 Transceivers
Rev 0; 4/99
logo
List of Unclassifed Man...
STC485E ETC1-STC485E Datasheet
592Kb / 11P
   짹15kV ESD-Protected,Slew-Rate-Limited, Fail-Safe,True RS-485 Transceivers
logo
Union Semiconductor, In...
UM3085E UNIONSEMI-UM3085E Datasheet
245Kb / 12P
   짹15kV ESD-Protected, Slew-Rate-Limited, Fail-Safe, True RS-485 Transceivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3490ECSA-T MAXIM-MAX3490ECSA-T Datasheet
237Kb / 16P
   3.3V-Powered, 15,-15kV ESD-Protected, 12Mbps and Slew-Rate-Limited True RS-485/RS-422 Transceivers
Rev 0; 4/99
MAX3483 MAXIM-MAX3483 Datasheet
197Kb / 16P
   3.3V-Powered, 10Mbps and Slew-Rate-Limited True RS-485/RS-422 Transceivers
Rev 0; 12/94
MAX3483 MAXIM-MAX3483_V01 Datasheet
3Mb / 17P
   3.3V-Powered, 10Mbps and Slew-Rate-Limited True RS-485/RS-422 Transceivers
19-0333; Rev 1; 5/19
logo
Union Semiconductor, In...
UM3483E UNIONSEMI-UM3483E_15 Datasheet
945Kb / 18P
   3V to 5.5V-Powered, ESD-Protected, Slew-Rate-Limited, True RS-485 Transceivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX3483 MAXIM-MAX3483_14 Datasheet
467Kb / 17P
   3.3V-Powered, 10Mbps and Slew-Rate-Limited True RS-485/RS-422 Transceivers
Rev 0; 12/94
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com