công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5N214PWRE4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5N214PWRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-BIT 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5N214PWRE4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5N214PWRE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
www.ti.com
MECHANICAL DATA
DBQ (R–PDSO–G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4073301/F 02/2002
0.069 (1,75) MAX
Seating Plane
0.004 (0,10)
0.010 (0,25)
0.010 (0,25)
0.016 (0,40)
0.035 (0,89)
0.244 (6,20)
0.228 (5,80)
1
12
24
13
0.150 (3,81)
0.157 (3,99)
0.008 (0,20) NOM
0
°−8°
Gauge Plane
0.012 (0,30)
0.008 (0,20)
0.197
(5,00)
(4,80)
0.189
A MAX
A MIN
PINS **
DIM
16
0.337
(8,56)
(8,74)
0.344
20
24
A
(8,74)
0.344
(8,56)
0.337
28
0.394
(10,01)
0.386
(9,80)
M0−137
VARIATION
AB
AD
AE
AF
D
0.025 (0,64)
0.005 (0,13)
0.004 (0,10)
TS5N214
2-BIT 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SCDS206 – AUGUST 2005
A.
All linear dimensions are in inches (millimeters).
B.
This drawing is subject ot change without notice.
C.
Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D.
Falls within JEDEC MO-137.
10


Số phần tương tự - TS5N214PWRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5N214PWRE4 TI-TS5N214PWRE4 Datasheet
453Kb / 18P
[Old version datasheet]   2-BIT 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5N214PWRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5N412 TI-TS5N412 Datasheet
239Kb / 15P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N214 TI-TS5N214_10 Datasheet
453Kb / 18P
[Old version datasheet]   2-BIT 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N412 TI-TS5N412_10 Datasheet
453Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N118 TI-TS5N118_1 Datasheet
453Kb / 17P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N118_101 TI-TS5N118_101 Datasheet
500Kb / 18P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N118 TI-TS5N118 Datasheet
294Kb / 16P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
logo
Unisonic Technologies
U74CBT3257C UTC-U74CBT3257C Datasheet
195Kb / 6P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74CBT3257 UTC-U74CBT3257 Datasheet
201Kb / 6P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
U74CBT3257C UTC-U74CBT3257C_15 Datasheet
224Kb / 5P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74CB3T3257 TI1-SN74CB3T3257_15 Datasheet
547Kb / 16P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com