công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC89C58RD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC89C58RD
Giải thích chi tiết về linh kiện  STC12C5410AD
Download  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C58RD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC89C58RD Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C58RD Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 149 page
background image
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
STC 89 系列单片机选型一览表  超低价
  新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务
专业单片机 、存储器 供应商
 欢迎海内外厂家前来洽谈合作
   网址:www.MCU-Memory.com     技术支持:13922805190
STC 89 系列单片机 , 高速 、 高可靠 、 在线编程
  
      提升的是性能 , 降低的是成本
单倍速和
双倍速可
“ISP ”
反复设置
P4 口地址 0E8H
INT2/P4.3
INT3/P4.2
P4口均可位寻址
A/D (高速)可做:
按键扫描
电池电压检测
掉电检测
音量、频谱检测等
DIP-40,PLCC-44,PQFP-44 封装(RC/RD+ 系列 PLCC、PQFP 有 P4 口地址 E8H,AD 系列 P4 口为 C0H)
RC/RD+ 系列 PLCC、PQFP 多两个外部中断 P4.2/INT3,P4.3/INT2。 P4 口均可位寻址
5V: 5.5V~3.8V 乃至 3.4V(24M 以下)
;3V: 3.6V~2.4V 乃至 2.0V,仅针对 RC/RD+ 系列
   真正的看门狗,可放心省去外部看门狗,缺省为关闭,打开后无法关闭。单倍速和双倍速可反复设置
   “6 时钟 / 机器周期”和“12 时钟 / 机器周期”可在 ISP 编程时反复设置,新的设置冷启动后才生效
另 STC89LE516AD、58AD、54AD、52AD、51AD 系列单片机,带高速 A/D 转换
关于单片机说明:<管脚与流行的 8051 兼容>    大客户超低价
在系统可编程, 无需编程器, 可远程升级
可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天
可供应内部集成 MAX810 专用复位电路的单片机,
只有 D 版本才有内部集成专用复位电路,原复位
电路可以保留,也可以不用,不用时 RESET 脚直
接短到地
三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施:
     ——  出口欧美的有力保证
1 、禁止 ALE 输出;
2 、如选 6 时钟 / 机器周期,外部时钟频率可降一半;
3 、单片机时钟振荡器增益可设为 1/2gain。
超低功耗:
1 、掉电模式:     
  
 典型功耗    <0.1 μ A
2 、空闲模式:      典型功耗    2mA
3 、正常工作模式:  典型功耗     4mA - 7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
    供电系统,如水表、气表、便携设备等。
选择 STC89C52RC 系列
    STC89C58RD+ 系列单片机的理由 :
超强抗干扰 :
1 、高抗静电 ( ESD 保护 )
2 、轻松过 2KV/4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压 , 不怕电源抖动
4 、宽温度范围 ,-40 ℃ ~ 85 ℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
加密性强, 无法解密
 从网上下载样品申请单,
 传真至深圳申请 STC 单片
机样片及 ISP 下载线 / 编程工具
免费索取
1280
字节
SRAM
E
2PROM
Data Flash
双数据
指针
看门狗
8/16/32/64k
字节 闪存
内置系统
ISP 监控程序
四个 8 位
并行端口
+
P4.0—P4.3
四个附送
I/O 端口
UART(串口)
3 个定时器
A / D
不加价
微处理器
低功耗 ,超低价
高速 ( 0 - 90M ), 高可靠  
  掉电模式 : < 0.1μ A,   空闲模式 : 2mA
集成 MAX810
专用复位电路
IAP
STC
IAP
8051
P0
P1
P2
P3
P4 (E8H)
P
4
STC 89LE516RD+
0~80M
64K
1280
STC 89LE54 RD+
  0~80M
16K
1280
16K
STC 89LE52 RC
  0~80M
8K
512
2K
STC 89C516 RD+
0~80M
64K
1280
STC 89C54
RD+  0~80M
16K
1280
16K
STC 89C52
RC
 0~80M
8K
512
2K
E
2P
ROM
字节
STC 89LE53 RC
0~80M
15K
512
STC 89C51
RC
0~80M
4K
512
2K
  5V
STC 89LE51 RC
0~80M
4K
512
2K
STC 89LE58 RD+
  0~80M
32K
1280
16K
STC 89C53
RC
0~80M
15K
512
STC 89C58
RD+
0~80M
32K
1280
16K
  3V
  Flash
  存储器
 降低
 EMI
型   号
 最 高 时 钟
   频 率 Hz
 I
S
P
 I
A
P
STC 89C55
RD+  0~80M
20K
1280
16K
  RAM
  字节
另有:STC89LE516AD 系列单片机
STC 89LE516AD   0~90M,3.6~1.9V
64K
512
 A
 /
 D
√ √
TXD/P3.1         11               30        ALE/PROG
RST          
9                32        P0.7/AD7
P1.3         4                 
37        P0.2/AD2
P1.5        6                 35        P0.4/AD4
RXD/P3.0          
 10               31         EA
INT0/P3.2         12               29        PSEN
INT1/P3.3         13               28        P2.7/A15
T0/P3.4         14               27        P2.6/A14
T1/P3.5        15               26         P2.5/A13
WR/P3.6        16               25         P2.4/A12
RD/P3.7        17               24        P2.3/A11
XTAL2        18               23        P2.2/A10
XTAL1        19               22        P2.1/A9
VSS         20                21        P2.0/A8
T2/P1.0         1                 40        VCC
T2EX/P1.1        2                 39        P0.0/AD0
P1.2         3                 38        P0.1/AD1
P1.4         5                 36        P0.3/AD3
P1.6         7                 34        P0.5/AD5
P1.7         8                 33        P0.6/AD6
INT0/P3.2     8                          26     PSEN
INT1/P3.3      9                          25     P2.7/A15
T1/P3.5     11                         23     P2.5/A13
T0/P3.4     10                         24     P2.6/A14
TXD/P3.1      7                          27     ALE/PROG
INT2/P4.3     6                          28     P4.1
RXD/P3.0     5                          29     EA
RST      4                          30     P0.7/AD7
P1.5     1                          33     P0.4/AD4
P1.6     2                          32     P0.5/AD5
P1.7     3                          31     P0.6/AD6
INT0/P3.2     14                         32     PSEN
INT1/P3.3     15                         31     P2.7/A15
T1/P3.5     17                         29     P2.5/A13
T0/P3.4     16                         30     P2.6/A14
TXD/P3.1     13                         33     ALE/PROG
INT2/P4.3     12                         34     P4.1
RXD/P3.0      
11                         35     EA
RST     10                         36     P0.7/AD7
P1.5     7                          39     P0.4/AD4
P1.6     8                          38     P0.5/AD5
P1.7     9                          37     P0.6/AD6
PLCC-44
STC 单片机在线编程典型线路
8
R2IN
R2OUT
9
2
V+
GND
15
1
C1+
Vcc
16
Vcc
3
C1-
T1OUT
14
5
C2-
R1OUT
12
6
V-
T1IN
11
7
T2OUT
T2IN
10
STC3232,STC232,MAX232,SP232
PC_RxD (COM Pin2)
4
C2+
R1IN
13
PC_TxD (COM Pin3)
Gnd
MCU_RxD (P3.0)
MCU_TxD (P3.1)
P3.0
P3.1
89C52RC
89C58RD+
PC / 电脑 串口
89LE52RC
89LE516RD+
GND
VCC
RESET
0.1uF
10uF
10K
10 μF
XTAL2
XTAL1
Vcc
Vcc
0.1uF
深  圳:Tel:0755-82948409     82948410      Fax:0755-82944243   82905966
广州办:Tel:020-38851405    38850557       Fax:020-38850581
上海办:Tel:021-53560136    53560138     Fax:021-53080587
北京办:Tel:010-62538687      62634001       Fax:010-62538683
< 增加 P4 口,
并可位寻址>


Số phần tương tự - STC89C58RD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STCmicro Technology Co,...
STC89C58RD STC-STC89C58RD Datasheet
606Kb / 165P
   Enhanced 80C51 Central Processing Unit ,6T or 12T per machine cycle
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com