công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC12LE5406AD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC12LE5406AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  STC12C5410AD
Download  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12LE5406AD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12LE5406AD Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5406AD Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
特点 :
1. 增强型 1T 流水线 / 精简指令集结构 8051 CPU
2.  工作电压:5.5V - 3.4V(5V 单片机)  /  3.8V - 2.0V(3V 单片机)
3.  工作频率范围:0 - 35 MHz,相当于普通 8051 的  0~420MHz.实际工作频率可达 48MHz.
4. 用户应用程序空间 12K / 10K / 8K / 6K / 4K / 2K 字节
5. 片上集成 512 字节 RAM
6. 通用 I/O 口(27/23 个),复位后为: 准双向口 / 弱上拉(普通 8051 传统 I/O 口)
     可设置成四种模式:准双向口 / 弱上拉,推挽 / 强上拉,仅为输入 / 高阻,开漏
       每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器
      可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片
8.  EEPROM 功能
9.  看门狗
10 .内部集成 MAX810 专用复位电路(外部晶体 20M 以下时,可省外部复位电路)
11 .时钟源:外部高精度晶体 / 时钟,内部 R/C  振荡器
          用户在下载用户程序时,可选择是使用内部 R/C 振荡器还是外部晶体 / 时钟
          常温下内部 R/C 振荡器频率为:5.2MHz ~ 6.8MHz
         精度要求不高时,可选择使用内部时钟,但因为有温漂,应认为是 4MHz  ~ 8MHz
12.共 2 个 16 位定时器 / 计数器
13.外部中断 2 路,下降沿中断或低电平触发中断,Power Down 模式可由外部中断低电平触发中断方式唤醒
14 .PWM(4 路)/PCA (可编程计数器阵列),也可用来再实现 4 个定时器
        --- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断(上升沿中断 / 下降沿中断均可支持)
15. ADC, 10 位精度 ADC,共 8 路
16. 通用异步串行口(UART)
17. SPI 同步通信口,  主模式 / 从模式
18.工作温度范围: 0 - 75℃ / -40 - +85℃
19.封装: PDIP-28,SOP-28,PDIP-20,SOP-20,PLCC-32,TSSOP-20(超小封状,定货)
    STC12C5410 系列单片机是单时钟 / 机器周期(1T)的兼容 8051 内核单片机,是高速 / 低功耗的新一代
8051 单片机,全新的流水线 / 精简指令集结构,内部集成 MAX810 专用复位电路。
         STC12C5410AD 系列 1T 单片机简介


Số phần tương tự - STC12LE5406AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC12LE5052 ETC1-STC12LE5052 Datasheet
656Kb / 71P
   STC12C2052AD
STC12LE5052AD ETC1-STC12LE5052AD Datasheet
656Kb / 71P
   STC12C2052AD
logo
STCmicro Technology Co,...
STC12LE5604 STC-STC12LE5604 Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12LE5604AD STC-STC12LE5604AD Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12LE5604AD-35C STC-STC12LE5604AD-35C Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com