công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC12LE5408AD bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC12LE5408AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  STC12C5410AD
Download  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12LE5408AD bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12LE5408AD Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5408AD Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
11
工作
电压(V)
Flash
 程序
存储器
字节
SRAM
字节
UART
PCA
PWM
A/D
I/O
内置
复位
EEP
ROM
封装
20-Pin
封装
28-Pin
封装
32-Pin
STC12C5401
5.5 - 3.4
1K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5401AD
5.5 - 3.4
1K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5402
5.5 - 3.4
2K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5402AD
5.5 - 3.4
2K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5404
5.5 - 3.4
4K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5404AD
5.5 - 3.4
4K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5406
5.5 - 3.4
6K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5406AD
5.5 - 3.4
6K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5408
5.5 - 3.4
8K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5408AD
5.5 - 3.4
8K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5410
5.5 - 3.4
10K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5410AD
5.5 - 3.4
10K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5412
5.5 - 3.4
12K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12C5412AD
5.5 - 3.4
12K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5401
2.0 - 3.8
1K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5401AD
2.0 - 3.8
1K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5402
2.0 - 3.8
2K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5402AD
2.0 - 3.8
2K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5404
2.0 - 3.8
4K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5404AD
2.0 - 3.8
4K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5406
2.0 - 3.8
6K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5406AD
2.0 - 3.8
6K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5408
2.0 - 3.8
8K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5408AD
2.0 - 3.8
8K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5410
2.0 - 3.8
10K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5410AD
2.0 - 3.8
10K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5412
2.0 - 3.8
12K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
STC12LE5412AD
2.0 - 3.8
12K
512
4路
27/23
有 DIP/SOP/TSSOP DIP/SOP PLCC-32
        STC12C5410AD 系列单片机选型一览表


Số phần tương tự - STC12LE5408AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC12LE5052 ETC1-STC12LE5052 Datasheet
656Kb / 71P
   STC12C2052AD
STC12LE5052AD ETC1-STC12LE5052AD Datasheet
656Kb / 71P
   STC12C2052AD
logo
STCmicro Technology Co,...
STC12LE5604 STC-STC12LE5604 Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12LE5604AD STC-STC12LE5604AD Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12LE5604AD-35C STC-STC12LE5604AD-35C Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com