công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC12LE5404 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC12LE5404
Giải thích chi tiết về linh kiện  STC12C5410AD
Download  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12LE5404 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC12LE5404 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5404 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 149 page
background image
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
领导业界革命    覆盖市场需求
宏晶科技是新一代增强型8051单片机标准的制定者,致力于提供满足中国市场需求的世界级高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆盖全国。
在保
证质量的基础上,以极低的价格和完善的服务赢得了客户的长期信赖。在广受欢迎的STC89C51全系列单片机的基础上,现全力推出“1个时钟/机器周期”的
单片机,全面提升8051单片机性能。
欢迎海内外厂家前来洽谈合作!新客户请直接联系深圳,以获得更好的技术支持与服务。
STC 12C5410AD 系列 1T 8051 单片机
DIP-20,SOP-20,(超小封装 TSSOP-20 定货)
STC12C2052、STC12C4052 不带 A/D 转换
STC12C2052AD、STC12C4052AD 带 A/D 转换
  新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务
专业单片机 、存储器 供应商
 欢迎海内外厂家前来洽谈合作
  网址:www.MCU-Memory.com    技术支持:13922805190
     从网上下载样品申请单,
   传真至深圳申请 STC 单片机
  样片及 ISP 下载线 / 编程工具
免费索取
1 个时钟 / 机器周期,超小封装 8051 单片机
●高速:1 个时钟 / 机器周期,RISC 型 8051 内核,速度比普通 8051 快 12 倍
●宽电压:5.5 ~3.4V ,2.0 ~3.8V (STC12LE5410AD 系列)
● 低功耗设计 : 空闲模式 , 掉电模式( 可由外部中断唤醒 )
●工作频率:0 ~35MHz ,相当于普通 8051 :0 ~420MHz
      --- 实际可到 48MHz,相当于 8051: 0~576MHz
●时钟:外部晶体或内部 RC 振荡器可选,在 ISP 下载编程用户程序时设置
● 12K/10K/8K/6K/4K/2K 字节片内 Flash 程序存储器,擦写次数 10 万次以上
● 512 字节片内 RAM 数据存储器
●芯片内 EPROM 功能
● ISP / IAP,在系统可编程 / 在应用可编程,无需仿真器
● 10 位 ADC,8 通道,STC12C2052AD 系列为 8 位 ADC
● 4 通道捕获 / 比较单元(PWM/PCA/CCU),STC12C2052AD 系列为 2 通道
      --- 也可用来再实现 4 个定时器或 4 个外部中断(支持上升沿 / 下降沿中断)
● 2 个硬件 16 位定时器,兼容普通 8051 的定时器。4 路 PCA 还可再实现 4 个定时器
●硬件看门狗(WDT )
●高速 SPI 通信端口
●全双工异步串行口(UART),兼容普通 8051 的串口
●先进的指令集结构,兼容普通 8051 指令集
     4 组 8 个 8 位通用工作寄存器(共 32 个通用寄存器)
      有硬件乘法 / 除法指令
STC12C5410/STC12C2052 系列主要性能:
1 个时钟 / 机器周期,高速、高可靠,4 路 PWM ,8 路高速 A/D 转换
在系统可编程, 无需编程器, 可远程升级
可送 STC-ISP 下载编程器,1 万片 / 人 / 天
内部集成 MAX810 专用复位电路,原复位电路可以
保留 , 也可以不用 , 不用时 RESET 脚直接短到地
1 个时钟 / 机器周期 , 可用低频晶振 , 大幅降低 EMI
      --- 出口欧美的有力保证
超低功耗 :
1 、掉电模式:     
   
 典型功耗    <0.1 μ A
2 、空闲模式:      典型功耗   <1.3mA
3 、正常工作模式:  典型功耗     2.7mA - 7mA
4 、掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池
   供电系统,如水表、气表、便携设备等。
选择 STC 12C5410AD 系列单片机的理由 :
超强抗干扰 :
1 、高抗静电 ( ESD 保护 )
2 、轻松过 4KV 快速脉冲干扰(EFT 测试)
3 、宽电压 , 不怕电源抖动
4 、宽温度范围 ,-40 ℃ ~ 85 ℃
5 、I/O 口经过特殊处理
6 、单片机内部的电源供电系统经过特殊处理
7 、单片机内部的时钟电路经过特殊处理
8 、单片机内部的复位电路经过特殊处理
9 、单片机内部的看门狗电路经过特殊处理
加密性强, 无法解密
XTAL2      4         17      P1.5/MOSI/ADC5
Gnd      10        11      P3.7/PWM0
XTAL1      5         16      P1.4/SS/ADC4
RST      1         20      VCC
RxD/P3.0      2         19      P1.7/SCLK/ADC7
TxD/P3.1      3         18      P1.6/MISO/ADC6
INT0/P3.2      6         15      P1.3/ADC3
INT1/P3.3      7         14      P1.2/ADC2
ECI/T0/P3.4      8         13      P1.1/ADC1
PWM1/T1/P3.5      9         12      P1.0/ADC0
XTAL2      6         23      P1.5/MOSI/ADC5
PWM3/PCA3/P2.4      12        17      P3.7/PCA0/PWM0
XTAL1      7         22      P1.4/SS/ADC4
RST      3         26      P2.0/PCA2/PWM2
RxD/P3.0      4         25      P1.7/SCLK/ADC7
TxD/P3.1      5         24      P1.6/MISO/ADC6
INT0/P3.2      8         21      P1.3/ADC3
INT1/P3.3      9         20      P1.2/ADC2
ECI/T0/P3.4      10        19      P1.1/ADC1
PWM1/PCA1/T1/P3.5      11        18      P1.0/ADC0
P2.3      2         27      P2.1
P2.2      1         28      VDD
P2.5      13        16      P2.7
VSS      14        15      P2.6
DIP-28(窄体)/ SOP-28
大客户特价支持
 STC12C1052
,人民币
3.8
TxD/P3.1
INT0/P3.2
P0.0
XTAL2
XTAL1
P0.1
PWM1/T1/P3.5
INT1/P3.3
ECI/T0/P3.4
10
11
12
13
29
28
27
26
25
24
23
22
21
P1.7/SCLK/ADC7
P1.6/MISO/ADC6
P1.5/MOSI/ADC5
P0.3
P1.4/SS/ADC4
P1.3/ADC3
P0.2
P1.2/ADC2
P1.1/ADC1
●通用 I/O 口(27/23/15 个),复位后为:  准双向口 / 弱上拉(普通 8051 传统 I/O 口)
      可设置成四种模式:准双向口 / 弱上拉,推挽 / 强上拉,仅为输入 / 高阻,开漏
        每个 I/O 口驱动能力均可达到 20mA,但整个芯片最大不得超过 55mA
DIP-28/20,SOP-28/20 超小封装 8051
单时钟 1T
8051  CPU
1/2/4/8/10/12K
字节 Flash
程序存储器
512/256 字节
数据 RAM
1K 字节
EEPROM
Port1,Port3
可配置 I/O 口
Port2,Port0
可配置 I/O 口
UART 全双工
异步串行口
ISP / IAP
Timer 0
Timer 1
WDT
硬件看门狗
8 通道
高速 A/D
4 路
PWM/PCA/CCU
捕获 / 比较单元
可配置振荡器
片内
R/C 振荡器
晶体或
谐振器
XTAL2
XTAL1
电源监控
( 上电复位 ,
掉电复位 )
CPU 时钟
SPI
深  圳:Tel:0755-82948409     82948410      Fax:0755-82944243   82905966
广州办:Tel:020-38851405    38850557       Fax:020-38850581
上海办:Tel:021-53560136    53560138     Fax:021-53080587
北京办:Tel:010-62538687      62634001       Fax:010-62538683
PLCC-32
无法解密
ISP / IAP


Số phần tương tự - STC12LE5404

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC12LE5052 ETC1-STC12LE5052 Datasheet
656Kb / 71P
   STC12C2052AD
STC12LE5052AD ETC1-STC12LE5052AD Datasheet
656Kb / 71P
   STC12C2052AD
logo
STCmicro Technology Co,...
STC12LE5604 STC-STC12LE5604 Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12LE5604AD STC-STC12LE5604AD Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
STC12LE5604AD-35C STC-STC12LE5604AD-35C Datasheet
1Mb / 377P
   Enhanced 8051 Central Processing Unit ,1T per machine cycle, faster 8~12 times than the rate of a standard 8051.
2011-7-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com