công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2857 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - M-pulse Microwave Inc.

tên linh kiện 2N2857
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Bipolar Low Noise microwave Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPLUSE [M-pulse Microwave Inc.]
Trang chủ  http://www.mpulsemw.com
Logo MPLUSE - M-pulse Microwave Inc.

2N2857 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - M-pulse Microwave Inc.

  2N2857 Datasheet HTML 1Page - M-pulse Microwave Inc. 2N2857 Datasheet HTML 2Page - M-pulse Microwave Inc. 2N2857 Datasheet HTML 3Page - M-pulse Microwave Inc. 2N2857 Datasheet HTML 4Page - M-pulse Microwave Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Bipolar Low Noise Transistors
2N2857
Specification Subject to Change Without Notice
M-Pulse Microwave____________________________________________________________________________________
3
576 Charcot Avemue, San Jose, California 95131
Tel (408) 432-1480
Fax (408)) 432-3440
Electrical Specifications @ 25
°C
Parameter
Condition
Symbol
Min
Typical
Max
Units
Collector Cut-off Current
VCB = 15 volts
ICBO
10
nA
IE = 0
µA
Collector-Emitter breakdown
IC = 30 mA
BVCEO
15
25
----
Volts
Voltage
Collector-Base breakdown
IC = 1 uA
BVCBO
30
47
Volts
Voltage
Emitter-Base breakdown
IC = 1 uA
BVEBO
3
5.5
Volts
Voltage
Forward Current Gain
VCE = 1 volts
hFE
30
100
150
IC = 3 mA
Collector-Base
Junction Capacitance
VCB = 10 volts
f = 1 MHz
CCB
.6
1.0
pF (509)
Base-Emitter Voltage
IC = 10 mA
VBESAT
----
.8
1.0
Volts
Saturated
IB = 1 mA
Collector-Emitter Voltage
IC = 10 mA
VCESAT
----
.2
.4
Volts
Saturated
IB = 1 mA
Typical Scattering Parameters in the TO-72 Can Package
INPUT
FORWARD
REVERSE
OUTPUT
COLLECTOR
REFLECTION
TRANSMISSION
TRANSMISSION
REFLECTION
FREQUENCY
CURRENT
COEFFICIENT
COEFFICIENT
COEFFICIENT
COEFFICIENT
(MHz)
(mA)
MAG
ANGLE
MAG
ANGLE
MAG
ANGLE
MAG
ANGLE
1.0
.91
-26
°
3.2
152
°
.04
73
°
.96
-11
°
100
1.5
.88
-39
°
3.9
149
°
.04
71
°
.95
-12
°
3.0
.75
-48
°
6.5
136
°
.04
70
°
.89
-15
°
5.0
.67
-53
°
8.2
128
°
.03
69
°
.84
-16
°
1.0
.82
-43
°
3.0
138
°
.06
65
°
.92
-16
°
200
1.5
.77
-48
°
3.6
135
°
.06
65
°
.92
-16
°
3.0
.61
-65
°
5.4
122
°
.05
61
°
.82
-18
°
5.0
.49
-77
°
6.4
114
°
.04
60
°
.78
-18
°
1.0
.69
-64
°
2.5
120
°
.08
54
°
.89
-21
°
300
1.5
.63
-70
°
3.0
117
°
.07
52
°
.84
-23
°
3.0
.45
-89
°
4.0
105
°
.06
55
°
.76
-22
°
5.0
.37
-100
°
4.5
99
°
.06
58
°
.72
-21
°
1.0
.62
-76
°
2.3
110
°
.09
51
°
.84
-25
°
400
1.5
.56
-81
°
2.6
108
°
.09
50
°
.81
-26
°
3.0
.39
-100
°
3.9
97
°
.07
56
°
.79
-24
°
5.0
.32
-111
°
3.7
91
°
.06
60
°
.71
-23
°
1.0
.56
-80
°
2.1
107
°
.09
49
°
.84
-26
°
450
1.5
.55
-86
°
2.2
102
°
.08
51
°
.80
-26
°
3.0
.39
-104
°
2.8
92
°
.07
55
°
.74
-25
°
5.0
.32
-117
°
3.4
87
°
.06
60
°
.72
-23
°
1.0
.54
-87
°
2.0
101
°
.10
49
°
.82
-28
°
500
1.5
.49
-93
°
2.2
97
°
.09
50
°
.78
-28
°
3.0
.34
-112
°
2.8
87
°
.08
56
°
.73
-26
°
5.0
.29
-123
°
3.0
83
°
.07
61
°
.70
-24
°
1.0
.46
-102
°
1.7
91
°
.11
47
°
.77
-31
°
600
1.5
.41
-108
°
1.9
88
°
.10
49
°
.74
-31
°
3.0
.30
-126
°
2.3
79
°
.09
57
°
.70
-28
°
5.0
.26
-138
°
2.5
76
°
.09
63
°
.68
-26
°
1.0
.44
-111
°
1.6
85
°
.11
47
°
.72
-34
°
700
1.5
.38
-117
°
1.8
83
°
.11
50
°
.72
-33
°
3.0
.29
-135
°
2.1
75
°
.10
60
°
.68
-30
°
5.0
.25
-145
°
2.2
79
°
.09
64
°
.67
-28
°


Số phần tương tự - 2N2857

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
2N2857 SEME-LAB-2N2857 Datasheet
13Kb / 2P
   NPN TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
2N2857 ETC1-2N2857 Datasheet
2Mb / 6P
   GERMANIUM PNP TRANSISTORS
logo
Semicoa Semiconductor
2N2857 SEMICOA-2N2857 Datasheet
30Kb / 1P
   Chip Type 2C2857 Geometry 0011 Polarity NPN
2N2857 SEMICOA-2N2857 Datasheet
42Kb / 2P
   Type 2N2857 Geometry 0011 Polarity NPN
logo
Microsemi Corporation
2N2857 MICROSEMI-2N2857 Datasheet
85Kb / 4P
   RF & MICROWAVE DISCRETE LOW POWER TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - 2N2857

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
M-pulse Microwave Inc.
MP42001 MPLUSE-MP42001 Datasheet
131Kb / 7P
   Silicon Bipolar Low Noise Microwave Transistors
MP42141 MPLUSE-MP42141 Datasheet
128Kb / 5P
   Silicon Bipolar Low Noise Microwave Transistors
MP4T645 MPLUSE-MP4T645 Datasheet
106Kb / 8P
   Silicon Bipolar High fT Low Noise Microwave Transistors
MP4T6365 MPLUSE-MP4T6365 Datasheet
109Kb / 8P
   Low OperatingVoltage, High fT Bipolar Microwave Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
BRF610 ETC1-BRF610 Datasheet
32Kb / 4P
   NPN LOW NOISE SILICON MICROWAVE TRANSISTOR
B12V105 ETC-B12V105 Datasheet
48Kb / 8P
   NPN LOW NOISE SILICON MICROWAVE TRANSISTOR
B12V114 ETC1-B12V114 Datasheet
42Kb / 7P
   NPN LOW NOISE SILICON MICROWAVE TRANSISTOR
BRF504 ETC1-BRF504 Datasheet
13Kb / 1P
   NPN LOW NOISE SILICON MICROWAVE TRANSISTOR
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AT-41511 AVAGO-AT-41511 Datasheet
143Kb / 10P
   General Purpose, Low Noise NPN Silicon Bipolar Transistors Lead-free
logo
Infineon Technologies A...
BFS481 INFINEON-BFS481_13 Datasheet
563Kb / 6P
   Low Noise Silicon Bipolar RF Transistor
2013-06-18
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com