công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LAVI-25VH bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Mini-Circuits

tên linh kiện LAVI-25VH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Frequency Mixer
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

LAVI-25VH bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Mini-Circuits

  LAVI-25VH Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits LAVI-25VH Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits LAVI-25VH Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
INTERNET
http://www.minicircuits.com
P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661
Distribution Centers NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417-335-5935 • Fax 417-335-5945 • EUROPE 44-1252-832600 • Fax 44-1252-837010
Mini-Circuits®
Mini-Circuits ISO 9001 & ISO 14001 Certified
Page 3 of 3
LAVI-25VH+
Harmonic Table (T
AMB= 25
O
C)
(Relative to desired IF output)
Test conditions: RF IN:
1250.10 MHz, +.02 dBm.
LO IN:
1500.01 MHz, +23.00 dBm.
IF OUT:
249.91 MHz, -7.56 dBm.
C. LOSS:
7.58 dB.
RF.CAL
(-dBc)
0
-
-
9
16
20
23
22
55
31
49
43
53
1
-
36
+0
27
16
41
35
54
48
52
57
57
2
100
45
60
49
62
44
58
51
60
61
68
71
3
>111
82
82
79
67
77
69
88
79
90
94
109
4
>125
102
100
100
91
99
92
93
98
97
108
102
5
>125
119
115
110
105
112
107
>117
109
116
>119
>120
6
>125
>118
>122
118
>121
115
>115
>117
117
116
>123
>118
7
>125
>119
>119
>122
123
>117
>121
>116
>121
120
>123
>122
8
>125
>120
>119
>117
>123
>121
>120
>122
>121
>121
>121
122
9
>125
>119
>120
>120
>119
>124
>123
>121
>122
>122
>120
>123
10
>125
>120
>119
>120
>119
>122
>123
122
>122
>121
>122
>121
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L O H A R M O N I C S O R D E R


Số phần tương tự - LAVI-25VH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
LAVI-25VH++ MINI-LAVI-25VH+ Datasheet
262Kb / 1P
   FREQUENCY MIXERS
More results

Mô tả tương tự - LAVI-25VH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
MBA-9 MINI-MBA-9 Datasheet
60Kb / 1P
   Frequency Mixer
ADE-1 MINI-ADE-1 Datasheet
231Kb / 2P
   Frequency Mixer
HJK-20VH MINI-HJK-20VH Datasheet
193Kb / 2P
   Frequency Mixer
ADE-92 MINI-ADE-92 Datasheet
608Kb / 3P
   Frequency Mixer
ADE-92MH MINI-ADE-92MH Datasheet
465Kb / 3P
   Frequency Mixer
ADE-10MH MINI-ADE-10MH Datasheet
47Kb / 1P
   Frequency Mixer
ADE-1LH MINI-ADE-1LH Datasheet
294Kb / 2P
   Frequency Mixer
SKY-60H MINI-SKY-60H Datasheet
284Kb / 2P
   Frequency Mixer
SRA-2 MINI-SRA-2 Datasheet
253Kb / 2P
   Frequency Mixer
SRA-3 MINI-SRA-3 Datasheet
221Kb / 2P
   Frequency Mixer
ADEX-10H MINI-ADEX-10H Datasheet
303Kb / 2P
   Frequency Mixer
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com