công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LAVI-22VH+ bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Mini-Circuits

tên linh kiện LAVI-22VH+
Giải thích chi tiết về linh kiện  Frequency Mixer
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MINI [Mini-Circuits]
Trang chủ  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

LAVI-22VH+ bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Mini-Circuits

  LAVI-22VH+ Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits LAVI-22VH+ Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits LAVI-22VH+ Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Outline Dimensions (
)
inch
mm
Maximum Ratings
Pin Connections
Outline Drawing
Demo Board MCL P/N: TB-10
Suggested PCB Layout (PL-012)
Typical Performance Data
electrical schematic
METALLIZATION-
3 Microinches thick Gold over
Nickel Plate
MASK
+ RoHS compliant in accordance
with EU Directive (2002/95/EC)
The +suffix has been added in order to identify RoHS
Compliance. There has been no change to the model's
material, form, fit, or function. See our web site for RoHS
Compliance methodologies and qualifications.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
.500 .500 .180 .100 .080 .115 .060 .040 .540
12.70 12.70 4.57 2.54 2.03 2.92 1.52 1.02 13.72
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
wt.
.060 .100 .135 .135 .115 .140 .070 .150 .070 grams
1.52 1.50 3.43 3.43 2.92 3.56 1.78 3.81 1.78
1.0
Frequency
Conversion
Loss
(dB)
Isolation
L-R
(dB)
Isolation
L-I
(dB)
VSWR
RF
(:1)
VSWR
LO
(:1)
IP3
(dBm)
IF
Freq.
(MHz)
VSWR
IF
(:1)
RF
MHz
LO
MHz
LO
+21dBm
LO
+21dBm
LO
+21dBm
LO
+21dBm
LO
+21 dBm
LO
+21 dBm
LO
+21 dBm
Operating Temperature
-45°C to 85°C
Storage Temperature
-55°C to 100°C
LO Power
+24 dBm
RF Power
+21 dBm
LO
10
RF
2
IF
14
GROUND
1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16
Features
• RoHS compliant
• very high IP3, 31 dBm typ.
• wideband, 425 to 2200 MHz
• excellent L-R isolation, 50 dB typ.
and L-I isolation, 45 dB typ.
• high 1 dB compression, 20 dBm typ.
• shielded metal cover
• U.S. patent 6,807,407
Applications
• cellular/PCS base station
• wideband receiver
CASE STYLE: CK605
PRICE: $24.95 ea. QTY (1-9)
$17.95 ea. QTY. (100)
Electrical Specifications (TAMB=25°C)
FREQUENCY
(MHz)
CONVERSION LOSS
(dB)
RF in
at 1dB
Compr
(dBm)
IP3
(dBm)
LO-RF
ISOLATION
(dB)
LO-IF
ISOLATION
(dB)
RF
LO
IF
Typ.
σ
Max.
Typ.
Typ.
Typ.
Min.
Typ.
MIn
425-2200 525-2400
100-700
7.7
0.2
9.6
+20
31
50
36
45
28
Frequency Mixer
Surface Mount
INTERNET
http://www.minicircuits.com
P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661
Distribution Centers NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417-335-5935 • Fax 417-335-5945 • EUROPE 44-1252-832600 • Fax 44-1252-837010
Mini-Circuits®
Mini-Circuits ISO 9001 & ISO 14001 Certified
LAVI-22VH+
Level 21 (LO Power +21dBm) 425 to 2200 MHz
REV. OR
M97027
ED-11913/1
LAVI-22VH+
DJ/CP
060221
Page 1 of 3
425.10
525.10
6.17
67.24
60.36
2.21
4.27
30.14
100.00
1.83
536.00
642.30
5.76
58.74
54.00
1.78
4.25
29.11
140.00
1.73
647.00
759.50
5.69
52.80
50.79
1.84
4.17
30.37
180.00
1.65
868.90
993.90
6.49
47.06
48.75
2.36
3.38
30.83
200.00
1.49
979.80
1111.10
6.97
46.09
47.66
2.51
2.71
30.43
250.00
1.43
1090.70
1228.20
7.32
47.28
40.07
2.37
2.96
30.55
300.00
1.38
1201.70
1345.40
7.35
44.93
39.29
2.37
2.87
30.99
350.00
1.33
1423.50
1579.80
7.77
47.61
39.06
2.26
3.15
29.18
400.00
1.28
1645.40
1814.20
7.60
51.49
50.84
1.89
3.94
29.64
450.00
1.22
1756.40
1931.40
7.58
51.99
53.46
1.89
4.38
31.76
500.00
1.15
1978.20
2165.70
7.52
55.30
39.65
1.92
4.21
30.24
600.00
1.02
2089.20
2282.90
7.67
47.32
39.01
1.86
3.73
28.78
650.00
1.04
2200.10
2400.10
7.81
43.87
38.81
1.74
3.42
28.16
700.00
1.10


Số phần tương tự - LAVI-22VH+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
LAVI-22VH++ MINI-LAVI-22VH+ Datasheet
262Kb / 1P
   FREQUENCY MIXERS
More results

Mô tả tương tự - LAVI-22VH+

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
MBA-9 MINI-MBA-9 Datasheet
60Kb / 1P
   Frequency Mixer
ADE-1 MINI-ADE-1 Datasheet
231Kb / 2P
   Frequency Mixer
HJK-20VH MINI-HJK-20VH Datasheet
193Kb / 2P
   Frequency Mixer
ADE-92 MINI-ADE-92 Datasheet
608Kb / 3P
   Frequency Mixer
ADE-92MH MINI-ADE-92MH Datasheet
465Kb / 3P
   Frequency Mixer
ADE-10MH MINI-ADE-10MH Datasheet
47Kb / 1P
   Frequency Mixer
ADE-1LH MINI-ADE-1LH Datasheet
294Kb / 2P
   Frequency Mixer
SKY-60H MINI-SKY-60H Datasheet
284Kb / 2P
   Frequency Mixer
SRA-2 MINI-SRA-2 Datasheet
253Kb / 2P
   Frequency Mixer
SRA-3 MINI-SRA-3 Datasheet
221Kb / 2P
   Frequency Mixer
ADEX-10H MINI-ADEX-10H Datasheet
303Kb / 2P
   Frequency Mixer
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com