công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD034 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện BD034
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BD034 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  BD034 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BD034 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD034
TRANSISTOR (PNP)
FEATURES
Power dissipation
PCM:
1.25
W (Tamb=25
℃)
Collector current
ICM:
-2.5
A
Collector-base voltage
V(BR)CBO:
-110
V
Operating and storage junction temperature range
TJ, Tstg: -55
℃ to +150℃
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic=
-100µA, IE=0
-110
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
Ic=
-10mA, IB=0
-80
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-100µA, IC=0
-7
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-100V, IE=0
-1
µA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-5V, IC=0
-1
µA
hFE(1)
VCE=-2V, IC=-100mA
100
560
DC current gain
hFE(2)
VCE=-2V, IC=-1.5A
40
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=-2A, IB=-200mA
-0.5
V
Base-emitter voltage
VBE
VCE=-5V, IC=-500mA
-1
V
Transition frequency
fT
VCE=-1V, IC=-250mA, f=1MHz
3
MHz
CLASSIFICATION OF
hFE(1)
Rank
R
S
T
U
Range
100-200
140-280
200-400
280-560
1 2 3
TO-126
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE


Số phần tương tự - BD034

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BD034 SECOS-BD034 Datasheet
80Kb / 1P
   BD034
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
BD034 FOSHAN-BD034 Datasheet
866Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-126F Plastic Package.
logo
Nanjing International G...
BD034 DGNJDZ-BD034 Datasheet
996Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BD034-R SECOS-BD034-R Datasheet
80Kb / 1P
   BD034
BD034-S SECOS-BD034-S Datasheet
80Kb / 1P
   BD034
More results

Mô tả tương tự - BD034

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com