công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC350 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện BC350
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

BC350 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  BC350 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BC350 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd BC350 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
BC350
TRANSISTOR
(PNP)
FEATURES
Power dissipation
PCM :
0.3 W(Tamb=25℃)
Collector current
ICM:
-0.1 A
Collector-base voltage
V(BR)CBO : -50 V
Operating and storage junction temperature range
TJ,Tstg: -55℃ to +150℃
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS(Tamb=25℃
unless
otherwise
specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
Ic= -100μA , IE=0
-50
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC= -1mA, IB=0
-45
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE= -100μA, IC=0
-5
  V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-50V, IE=0
-0.1
μA
Collector cut-off current
ICEO
VCE=-35V, IB=0
-0.1
μA 
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= -3V, IC=0
-0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=-5 V, IC= -2mA
40
450
Collector-emitter saturation voltage
VCEsat
IC= -10mA, IB= -1mA
-0.3
V
Base-emitter saturation voltage
VBEsat
IC= -10mA, IB= -1mA
-1
V
Transition frequency
fT
VCE=-5 V,IC=-10mA,
f=30MHz
125
MHz
1 2 3
TO—92
1.EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR


Số phần tương tự - BC350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BC350 WINNERJOIN-BC350 Datasheet
125Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
Tripp Lite. All Rights ...
BC350 TRIPPLITE-BC350 Datasheet
494Kb / 4P
   BC Personal 350VA Ultra-compact Standby 120V UPS
BC350 TRIPPLITE-BC350_15 Datasheet
495Kb / 4P
   BC Personal 120V 350VA 180W Standby UPS,Ultra-Compact Desktop, 6 Outlets
More results

Mô tả tương tự - BC350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com