công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDT-5140101 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HEDT-5140101
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Temperature 140-C Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HEDT-5140101 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HEDT-5140101 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDT-5140101 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
8
Resolution
(Cycles/Rev)
1 = 512 CPR
Shaft Diameter
00-WITHOUT HUB
01 - 2 mm
11 - 4 mm
02 - 3 mm
14 - 5 mm
03 - 1/8 in.
12 - 6 mm
04 - 5/32 in.
13 - 8 mm
06 - 1/4 in.
Hub
0 - Codewheel w/Hub
5 - Codewheel w/o Hub
Three Channel Encoder Modules and Codewheels, 11.00 mm Optical Radius
HEDT-914
Option
0 0
HEDS-514
Option
Ordering Information
Accessories
HEDS-8905
Alignment Tool for mounting the HEDT-9140.
AEF
G
I
HEDT-9140
*
HEDT-9141
*
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
HEDS-5140
I
*
*
*
*
*
*
*
LEAD
0-STRAIGHT LEADS
1-BENT LEADS


Số phần tương tự - HEDT-5140101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9000 HP-HEDT-9000 Datasheet
291Kb / 7P
   High Temperature 125 Degree Celcious Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDT-9000 AVAGO-HEDT-9000 Datasheet
215Kb / 7P
   High Temperature 125째C Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9001-A00 HP-HEDT-9001-A00 Datasheet
291Kb / 7P
   High Temperature 125 Degree Celcious Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDT-9040 AVAGO-HEDT-9040 Datasheet
322Kb / 10P
   Two Channel Quadrature Output with Index Pulse
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9100 HP-HEDT-9100 Datasheet
291Kb / 7P
   High Temperature 125 Degree Celcious Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results

Mô tả tương tự - HEDT-5140101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS-9040 HP-HEDS-9040 Datasheet
305Kb / 12P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9140-H00 AVAGO-HEDS-9140-H00 Datasheet
518Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9140-E00 AVAGO-HEDS-9140-E00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9141F00 AVAGO-HEDS-9141F00 Datasheet
542Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9040-T00 AVAGO-HEDS-9040-T00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
logo
Broadcom Corporation.
AEDT-981X BOARDCOM-AEDT-981X Datasheet
469Kb / 10P
   High Temperature 115째C, High Resolution, Three Channels Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AEDT-981X AVAGO-AEDT-981X Datasheet
261Kb / 7P
   High Temperature 115째C, High Resolution, Three Channels Optical Incremental Encoder Modules
HEDT-9000 AVAGO-HEDT-9000 Datasheet
215Kb / 7P
   High Temperature 125째C Two Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDB-9040 AVAGO-HEDB-9040 Datasheet
68Kb / 5P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules Bundle With Codewheel
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDS9000 HP-HEDS9000_1 Datasheet
295Kb / 11P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com