công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

YTD428 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - YAMAHA CORPORATION

tên linh kiện YTD428
Giải thích chi tiết về linh kiện  DSU LSI for the ISDN Terminal Equipment
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

YTD428 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - YAMAHA CORPORATION

  YTD428 Datasheet HTML 1Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 2Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 3Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 4Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 5Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 6Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 7Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 8Page - YAMAHA CORPORATION YTD428 Datasheet HTML 9Page - YAMAHA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
- 3 -
BLOCK DIAGRAM
❒ Internal Block Diagram
ADC
CT block
Interface
switch section
TTL I/F
U ref. pt.
driver control
LT block
S/T ref. pt. LSI
YTD418 or
YTD423
T ref. pt. I/F section
U ref. pt. I/F section
YTD428
CT/LT section
T ref. pt.
receiver
T ref. pt.
driver
Peak hold
Variable
Amplifier
CT : Circuit Termination
LT : Line Termination


Số phần tương tự - YTD428

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAMAHA CORPORATION
YTD428 YAMAHA-YTD428 Datasheet
928Kb / 28P
   IDSU ISDN DSU for Terminal Equipment
YTD428 YAMAHA-YTD428_07 Datasheet
928Kb / 28P
   IDSU ISDN DSU for Terminal Equipment
More results

Mô tả tương tự - YTD428

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAMAHA CORPORATION
YTD428 YAMAHA-YTD428_07 Datasheet
928Kb / 28P
   IDSU ISDN DSU for Terminal Equipment
logo
List of Unclassifed Man...
YTD439 ETC-YTD439 Datasheet
179Kb / 15P
   ISDN BRI controller for Terminal Equipment with built-in DSU
YTD427 ETC-YTD427 Datasheet
172Kb / 23P
   ISDN DSU Analog Front End
logo
Samsung semiconductor
S5L9291 SAMSUNG-S5L9291 Datasheet
684Kb / 88P
   signal processing LSI for the CD
S5L9290X SAMSUNG-S5L9290X Datasheet
324Kb / 48P
   signal processing LSI for the CD
logo
List of Unclassifed Man...
PDIGTR ETC2-PDIGTR Datasheet
110Kb / 1P
   APC Surge Module for Digital Phone Line (T1, CSU, DSU, ISDN, DLL), Replaceable, 1U, for PRM4, PRM24
logo
OKI electronic componet...
MSM6322 OKI-MSM6322 Datasheet
543Kb / 14P
   PITCH CONTROL LSI FOR THE SPEECH SIGNAL
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2305 AKM-AK2305 Datasheet
481Kb / 43P
   Dual PCM CODEC for ISDN TERMINAL ADAPTER
logo
NEC
UPD72042A NEC-UPD72042A Datasheet
541Kb / 92P
   LSI DEVICES FOR Inter Equipment BusTM (IEBusTM) PROTOCOL CONTROL
UPD72042B NEC-UPD72042B Datasheet
362Kb / 90P
   LSI DEVICE FOR Inter Equipment Bus (IEBus) PROTOCOL CONTROL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com