công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3205SDX-2 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM3205SDX-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM3205SDX-2 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM3205SDX-2 Datasheet HTML 3Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM3205SDX-2 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
Typical Performance Characteristics (Circuit in Figure 3,PV
IN =VDD = EN = 3.6V, L = 3.3uH, DCR
of L
≤ 100mΩ,C
IN = 10uF, 0603, 6.3V ( 4.7uF||4.7uF, 0603, 6.3V can be used), COUT = 4.7uF, 0603, 6.3V for
LM3205TL/LM3205SD unless otherwise noted) (Continued)
Output Voltage vs Temperature
(V
IN = 3.6V, VOUT = 0.8V)
Output Voltage vs Temperature
(V
IN = 3.6V, VOUT = 3.4V)
20158059
20158010
Open/Closed Loop Current Limit vs Temperature
(PWM mode)
V
CON Voltage vs Output Voltage
(V
IN = 4.2V, RLOAD =8
Ω)
20158061
20158062
Efficiency vs Output Voltage
(V
IN = 3.9V)
Efficiency vs Output Current
(V
OUT = 0.8V)
20158063
20158064
www.national.com
7


Số phần tương tự - LM3205SDX-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM3205SDX-2 NSC-LM3205SDX-2 Datasheet
1Mb / 18P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - LM3205SDX-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM3208 NSC-LM3208 Datasheet
1Mb / 17P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
LM3202 NSC-LM3202_06 Datasheet
3Mb / 16P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM3205 TI1-LM3205 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
National Semiconductor ...
LM3202 NSC-LM3202 Datasheet
1Mb / 15P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
LM3205 NSC-LM3205_09 Datasheet
1Mb / 18P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
Global Mixed-mode Techn...
G5302 GMT-G5302 Datasheet
77Kb / 1P
   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
logo
Texas Instruments
LM3208 TI-LM3208_15 Datasheet
3Mb / 25P
[Old version datasheet]   LM3208 650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
LM3205 TI-LM3205_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LM3205 650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
LM3208 TI1-LM3208 Datasheet
3Mb / 25P
[Old version datasheet]   650mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter
logo
ams AG
AS1332 AMSCO-AS1332_07 Datasheet
2Mb / 20P
   650mA, Step-Down DC-DC Converter for RF Power Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com