công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2332LSLDX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LMX2332LSLDX
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLLatinumTM Low Power Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LMX2332LSLDX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LMX2332LSLDX Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LMX2332LSLDX Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
Typical Performance Characteristics (Continued)
RF Input Impedance
V
CC = 2.7V to 5.5V, fIN = 50 MHz to 3 GHz
IF Input Impedance
V
CC = 2.7V to 5.5V, fIN = 50 MHz to 1000 MHz
01280627
01280628
www.national.com
10


Số phần tương tự - LMX2332LSLDX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2332LSLB NSC-LMX2332LSLB Datasheet
496Kb / 21P
   PLLatinum??Low Power Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
More results

Mô tả tương tự - LMX2332LSLDX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX1501A NSC-LMX1501A Datasheet
367Kb / 22P
   PLLatinumTM 1.1 GHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2322 NSC-LMX2322 Datasheet
216Kb / 14P
   PLLatinumTM 2.0 GHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2301 NSC-LMX2301 Datasheet
225Kb / 14P
   PLLatinumTM 160 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2305 NSC-LMX2305 Datasheet
228Kb / 14P
   PLLatinumTM 550 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2335L NSC-LMX2335L Datasheet
542Kb / 22P
   PLLatinum??Low Power Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2330L NSC-LMX2330L Datasheet
496Kb / 21P
   PLLatinum??Low Power Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2315 NSC-LMX2315 Datasheet
409Kb / 22P
   Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2330A NSC-LMX2330A Datasheet
392Kb / 17P
   PLLatinum??Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2335 NSC-LMX2335 Datasheet
393Kb / 18P
   PLLatinum??Dual Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2306 NSC-LMX2306_04 Datasheet
338Kb / 19P
   PLLatinum??Low Power Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com