công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE1617A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện NE1617A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Temperature monitor for microprocessor systems
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

NE1617A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button NE1617A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors NE1617A Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
Philips Semiconductors
Product data sheet
NE1617A
Temperature monitor for microprocessor systems
2004 Oct 05
7
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
LEAKAGE RESISTANCE (M
Ω)
1
10
100
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
D+ TO GND
D+ TO VDD
SL01214
Figure 5. Temperature error vs. PC board leakage resistance
VIN = 100mVPP and AC coupled to D–
1
10
100
1000
10000
6
4
2
0
–2
–4
–6
FREQUENCY (kHz)
SL01212
Figure 6. Temperature error vs. common_mode noise
frequency
VIN = 100mVPP and AC coupled to D– and D+
FREQUENCY (kHz)
1
10
100
1000
10000
6
4
2
0
–2
–4
–6
SL01211
Figure 7. Temperature error vs. differential mode noise
frequency
0
20406080
100
5
0
–5
–10
–15
–20
D+ to D– CAPACITANCE (nF)
SL01213
Figure 8. Temperature error vs. D+to D– capacitance


Số phần tương tự - NE1617A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NE1617A NXP-NE1617A Datasheet
174Kb / 27P
   Temperature monitor for microprocessor systems
Rev. 04-30 July 2009
NE1617A NXP-NE1617A Datasheet
727Kb / 8P
   Smart, simple solutions for the 12 most common design concerns
August 2011
NE1617ADS NXP-NE1617ADS Datasheet
174Kb / 27P
   Temperature monitor for microprocessor systems
Rev. 04-30 July 2009
More results

Mô tả tương tự - NE1617A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
NE1617A NXP-NE1617A Datasheet
174Kb / 27P
   Temperature monitor for microprocessor systems
Rev. 04-30 July 2009
NE1617 PHILIPS-NE1617 Datasheet
162Kb / 16P
   Temperature monitor for microprocessor systems
1999 Mar 19
NE1618 PHILIPS-NE1618 Datasheet
137Kb / 16P
   Temperature monitor for microprocessor systems
2002 Jan 04
logo
Analog Devices
EVAL-ADM1023 AD-EVAL-ADM1023 Datasheet
292Kb / 12P
   Evaluation Board for Microprocessor System Temperature Monitor
REV. A 11/10/99
EVAL-ADM1022 AD-EVAL-ADM1022 Datasheet
346Kb / 14P
   Evaluation Board for Microprocessor System Temperature Monitor
REV. B
ADM1021 AD-ADM1021 Datasheet
139Kb / 12P
   Low Cost Microprocessor System Temperature Monitor
REV. 0
ADM1021A AD-ADM1021A Datasheet
203Kb / 16P
   Low-Cost Microprocessor System Temperature Monitor
REV. D
logo
Microchip Technology
TC1232 MICROCHIP-TC1232_14 Datasheet
583Kb / 24P
   Microprocessor Monitor
10/28/13
TC1232 MICROCHIP-TC1232 Datasheet
275Kb / 20P
   Microprocessor Monitor
2005
logo
ON Semiconductor
NCP1232 ONSEMI-NCP1232 Datasheet
95Kb / 8P
   Microprocessor Monitor
May, 2000 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com