công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC658AP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC658AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single P-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET -30V, -4A, 50mOhm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC658AP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC658AP Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC658AP Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC658AP Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC658AP Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC658AP Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
FDC658AP Rev. B (W)
www.fairchildsemi.com
3
Typical Characteristics
Figure 1.
0
5
10
15
20
01
23
4
5
-VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = -10V
-3.5V
-3.0V
-4.5V
-4.0V
-5.0V
-6.0V
On-Region Characteristics
Figure 2.
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
4
8
12
16
20
-ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = -4.5V
-6.0V
-5.0V
-8.0V
-7.0V
-10V
Normalized On-Resistance vs Drain
Current and Gate Voltage
Figure 3.
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
-50
-25
0
255075
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = -4.0A
VGS = -10V
Normalized On-Resistance vs Junction
Temperature
Figure 4.
0.02
0.06
0.1
0.14
0.18
0.22
2468
10
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = -2.0A
TJ = 125
oC
TJ = 25
oC
On-Resistance vs Gate to Source
Voltage
Figure 5. Transfer Characteristics
0
3
6
9
12
15
123
45
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TJ = -55
oC
25
oC
125
oC
VDS = -5V
Figure 6.
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
00.2
0.4
0.6
0.811.2
-VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
VGS = 0V
TJ = 125
oC
25
oC
-55
oC
Source to Drain Diode Forward Voltage
vs Source Current


Số phần tương tự - FDC658AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
FDC658AP KEXIN-FDC658AP Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC658AP VBSEMI-FDC658AP Datasheet
1,005Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDC658AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDM6296 FAIRCHILD-FDM6296_07 Datasheet
231Kb / 6P
   Single N-Channel Logic-Level PowerTrench짰 MOSFET 30V,11.5A, 10.5m廓
FDC855N FAIRCHILD-FDC855N Datasheet
278Kb / 6P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrench짰 MOSFET 30V, 6.1A, 27m廓
FDS6680A FAIRCHILD-FDS6680A_12 Datasheet
202Kb / 5P
   Single N-Channel, Logic Level, PowerTrench짰 MOSFET
FDB8860 FAIRCHILD-FDB8860_10 Datasheet
158Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 2.6m
FDC5661N FAIRCHILD-FDC5661N Datasheet
425Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 60V, 4A, 60m廓
FDB8878 FAIRCHILD-FDB8878 Datasheet
272Kb / 6P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 48A, 14mOhm
FDB8860 FAIRCHILD-FDB8860 Datasheet
260Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 2.6mOhm
FDB8832 FAIRCHILD-FDB8832_10 Datasheet
404Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET 30V, 80A, 2.1m廓
logo
ON Semiconductor
FDMS9408L-F085 ONSEMI-FDMS9408L-F085 Datasheet
566Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDB8860 FAIRCHILD-FDB8860_08 Datasheet
343Kb / 7P
   N-Channel Logic Level PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com