công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBB15CH60 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBB15CH60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power Module
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBB15CH60 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBB15CH60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
10
www.fairchildsemi.com
FSBB15CH60 Rev. C
(with the external shunt resistance and CR connection)
c1 : Normal operation: IGBT ON and carrying current.
c2 : Short circuit current detection (SC trigger).
c3 : Hard IGBT gate interrupt.
c4 : IGBT turns OFF.
c5 : Fault output timer operation starts: The pulse width of the fault output signal is set by the external capacitor CFO.
c6 : Input “L” : IGBT OFF state.
c7 : Input “H”: IGBT ON state, but during the active period of fault output the IGBT doesn’t turn ON.
c8 : IGBT OFF state
Fig. 8. Short-Circuit Current Protection (Low-side Operation only)
Internal IGBT
Gate-Emitter Voltage
Lower arms
control input
Output Current
Sensing Voltage
of the shunt
resistance
Fault Output Signal
SC Reference Voltage
CR circuit time
constant delay
SC
Protection
circuit state
SET
RESET
c6
c7
c3
c2
c1
c8
c4
c5


Số phần tương tự - FSBB15CH60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB15CH60 FAIRCHILD-FSBB15CH60 Datasheet
551Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB15CH60B FAIRCHILD-FSBB15CH60B Datasheet
409Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBB15CH60C FAIRCHILD-FSBB15CH60C Datasheet
400Kb / 17P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSBB15CH60C ONSEMI-FSBB15CH60C Datasheet
654Kb / 16P
   Motion SPM 3 Series
February 2016 Rev. 1.6
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB15CH60D FAIRCHILD-FSBB15CH60D Datasheet
717Kb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
More results

Mô tả tương tự - FSBB15CH60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60 FAIRCHILD-FSBS10CH60 Datasheet
553Kb / 16P
   Smart Power Module
FSB32560 FAIRCHILD-FSB32560 Datasheet
264Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB20CH60L FAIRCHILD-FSBB20CH60L Datasheet
251Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBF10CH60BT FAIRCHILD-FSBF10CH60BT Datasheet
402Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF15CH60BT FAIRCHILD-FSBF15CH60BT Datasheet
429Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF5CH60B FAIRCHILD-FSBF5CH60B Datasheet
404Kb / 17P
   Smart Power Module
FNA40560 FAIRCHILD-FNA40560 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
FNB41560 FAIRCHILD-FNB41560 Datasheet
910Kb / 15P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSB50250AB ONSEMI-FSB50250AB Datasheet
1Mb / 12P
   Smart Power Module
January 2012 Rev. A
logo
Fairchild Semiconductor
FNA41060_1010 FAIRCHILD-FNA41060_1010 Datasheet
1Mb / 16P
   Smart Power Module
FNA40860 FAIRCHILD-FNA40860 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com