công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSBB15CH60 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FSBB15CH60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Power Module
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSBB15CH60 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FSBB15CH60 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FSBB15CH60 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
FSBB15CH60 Rev. C
Mechanical Characteristics and Ratings
Figure 5. Flatness Measurement Position
Parameter
Condition
Limits
Units
Min.
Typ.
Max.
Mounting Torque
Mounting Screw: - M3
Recommended 0.62N•m
0.51
0.62
0.72
N•m
Device Flatness
Note Figure 5
0
-
+120
µm
Weight
-
15.00
-
g
( + )
( + )
( + )
( + )


Số phần tương tự - FSBB15CH60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB15CH60 FAIRCHILD-FSBB15CH60 Datasheet
551Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB15CH60B FAIRCHILD-FSBB15CH60B Datasheet
409Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBB15CH60C FAIRCHILD-FSBB15CH60C Datasheet
400Kb / 17P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSBB15CH60C ONSEMI-FSBB15CH60C Datasheet
654Kb / 16P
   Motion SPM 3 Series
February 2016 Rev. 1.6
logo
Fairchild Semiconductor
FSBB15CH60D FAIRCHILD-FSBB15CH60D Datasheet
717Kb / 15P
   Motion SPMR 3 Series
More results

Mô tả tương tự - FSBB15CH60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60 FAIRCHILD-FSBS10CH60 Datasheet
553Kb / 16P
   Smart Power Module
FSB32560 FAIRCHILD-FSB32560 Datasheet
264Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBB20CH60L FAIRCHILD-FSBB20CH60L Datasheet
251Kb / 16P
   Smart Power Module
FSBF10CH60BT FAIRCHILD-FSBF10CH60BT Datasheet
402Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF15CH60BT FAIRCHILD-FSBF15CH60BT Datasheet
429Kb / 17P
   Smart Power Module
FSBF5CH60B FAIRCHILD-FSBF5CH60B Datasheet
404Kb / 17P
   Smart Power Module
FNA40560 FAIRCHILD-FNA40560 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
FNB41560 FAIRCHILD-FNB41560 Datasheet
910Kb / 15P
   Smart Power Module
logo
ON Semiconductor
FSB50250AB ONSEMI-FSB50250AB Datasheet
1Mb / 12P
   Smart Power Module
January 2012 Rev. A
logo
Fairchild Semiconductor
FNA41060_1010 FAIRCHILD-FNA41060_1010 Datasheet
1Mb / 16P
   Smart Power Module
FNA40860 FAIRCHILD-FNA40860 Datasheet
920Kb / 15P
   Smart Power Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com