công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP44N10F bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQP44N10F
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP44N10F bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP44N10F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP44N10F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
FQP44N10F Rev. A1
Mechanical Dimensions
4.50
±0.20
9.90
±0.20
1.52
±0.10
0.80
±0.10
2.40
±0.20
10.00
±0.20
1.27
±0.10
ø3.60
±0.10
(8.70)
1.30
+0.10
–0.05
0.50
+0.10
–0.05
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
TO-220
Dimensions in Millimeters


Số phần tương tự - FQP44N10F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP44N10 FAIRCHILD-FQP44N10 Datasheet
569Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP44N10 ISC-FQP44N10 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Mô tả tương tự - FQP44N10F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com