công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FIN3386 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FIN3386
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializers/Deserializers
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FIN3386 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FIN3386 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor FIN3386 Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
11
www.fairchildsemi.com
AC Loading and Waveforms
Note: The worst case test pattern produces a maximum toggling of digital circuits, LVDS I/O and LVTTL/CMOS I/O. Depending on the valid strobe edge of
transmitter, the TxCLKIn can be either rising or falling edge data strobe.
FIGURE 3. “Worst Case” Test Pattern
FIGURE 4. Transmitter LVDS Output Load and Transition Times
FIGURE 5. Transmitter Setup/Hold and HIGH/LOW Times (Rising Edge Strobe)
FIGURE 6. Transmitter Input Clock Transition Time


Số phần tương tự - FIN3386

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FIN3386MTDX FAIRCHILD-FIN3386MTDX Datasheet
590Kb / 21P
   Low-Voltage, 28-Bit, Flat-Panel Display Link Serializer / Deserializer
logo
ON Semiconductor
FIN3386MTDX ONSEMI-FIN3386MTDX Datasheet
648Kb / 23P
   Low-Voltage, 28-Bit, Flat-Panel Display Link Serializer / Deserializer
March 2012 Rev. 1.0.6
More results

Mô tả tương tự - FIN3386

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FIN3385MTD FAIRCHILD-FIN3385MTD Datasheet
281Kb / 9P
   Low Voltage 28-Bit Flat Panel Display Link Serializers
FIN3385 FAIRCHILD-FIN3385_12 Datasheet
590Kb / 21P
   Low-Voltage, 28-Bit, Flat-Panel Display Link Serializer / Deserializer
logo
ON Semiconductor
FIN3385 ONSEMI-FIN3385 Datasheet
648Kb / 23P
   Low-Voltage, 28-Bit, Flat-Panel Display Link Serializer / Deserializer
March 2012 Rev. 1.0.6
logo
Texas Instruments
DS90CR561 TI1-DS90CR561_13 Datasheet
455Kb / 14P
[Old version datasheet]   18-Bit Color Flat Panel Display (FPD) Link
SN65LVDS93B TI1-SN65LVDS93B Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   10 MHz - 85 MHz 28-bit Flat Panel Display Link LVDS Serdes Transmitter
SN65LVDS93B TI1-SN65LVDS93B_18 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   10 MHz - 85 MHz 28-bit Flat Panel Display Link LVDS Serdes Transmitter
logo
National Semiconductor ...
DS90CF582 NSC-DS90CF582 Datasheet
223Kb / 12P
   LVDS 24-Bit Color Flat Panel Display (FPD) Link
DS90CF561 NSC-DS90CF561 Datasheet
244Kb / 12P
   LVDS 18-Bit Color Flat Panel Display (FPD) Link
DS90CR561 NSC-DS90CR561 Datasheet
244Kb / 12P
   LVDS 18-Bit Color Flat Panel Display (FPD) Link
logo
Texas Instruments
SN65LVDS93B-Q1 TI1-SN65LVDS93B-Q1_18 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   10 MHz - 85 MHz Automotive 28-bit Flat Panel Display Link LVDS SerDes Transmitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com