công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LDTC124XM3T5G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company |
|
LDTC124XM3T5G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company |
4 / 10 page LESHAN RADIO COMPANY, LTD. LDTC114EM3T5G_S-4/10 LDTC114EM3T5G Series ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit ON CHARACTERISTICS (Note 4) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 kW) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 kW) LDTC143TM3T5G LDTC143ZM3T5G LDTC114TM3T5G LDTC144TM3T5G VOH 4.9 − − Vdc Input Resistor LDTC114EM3T5G LDTC124EM3T5G LDTC144EM3T5G LDTC114YM3T5G LDTC114TM3T5G LDTC143TM3T5G LDTC123EM3T5G LDTC143EM3T5G LDTC143ZM3T5G LDTC124XM3T5G LDTC123JM3T5G LDTC115EM3T5G LDTC144WM3T5G LDTC144TM3T5G R1 7.0 15.4 32.9 7.0 7.0 3.3 1.5 3.3 3.3 15.4 1.54 70 32.9 32.9 10 22 47 10 10 4.7 2.2 4.7 4.7 22 2.2 100 47 47 13 28.6 61.1 13 13 6.1 2.9 6.1 6.1 28.6 2.86 130 61.1 61.1 k W Resistor Ratio LDTC114EM3T5G/LDTC124EM3T5G/ LDTC144EM3T5G/LDTC115EM3T5G LDTC114YM3T5G LDTC143TM3T5G/LDTC114TM3T5G/LDTC144TM3T5G LDTC123EM3T5G/LDTC143EM3T5G LDTC143ZM3T5G LDTC124XM3T5G LDTC123JM3T5G LDTC144WM3T5G R1/R2 0.8 0.17 − 0.8 0.055 0.38 0.038 1.7 1.0 0.21 − 1.0 0.1 0.47 0.047 2.1 1.2 0.25 − 1.2 0.185 0.56 0.056 2.6 4. Pulse Test: Pulse Width < 300 ms, Duty Cycle < 2.0%. Figure 1. Derating Curve 250 200 150 100 50 0 −50 0 50 100 150 TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) RqJA = 480°C/W 300 Version 1.0 |
Số phần tương tự - LDTC124XM3T5G |
|
Mô tả tương tự - LDTC124XM3T5G |