công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDTC123EM3T5G bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LDTC123EM3T5G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bias Resistor Transistors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LDTC123EM3T5G bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Leshan Radio Company

Back Button LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company LDTC123EM3T5G Datasheet HTML 10Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LDTC114EM3T5G_S-8/10
LDTC114EM3T5G Series
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS − LDTC114YM3T5G
10
1
0.1
010
20
30
40
50
100
10
1
02
4
6
8
10
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
02
46
8 10 15 20 25 30 35 40 45 50
VR, REVERSE BIAS VOLTAGE (VOLTS)
Figure 17. VCE(sat) versus IC
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0
204060
80
Figure 18. DC Current Gain
1
10
100
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 19. Output Capacitance
Figure 20. Output Current versus Input Voltage
Vin, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
Figure 21. Input Voltage versus Output Current
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
1
0.1
0.01
0.001
−25°C
25°C
TA =75°C
VCE = 10
300
250
200
150
100
50
0
2468
15 20 40 50 60 70 80 90
f = 1 MHz
lE = 0 V
TA = 25°C
25°C
IC/IB = 10
TA =−25°C
TA =75°C
25°C
−25°C
VO = 0.2 V
TA =−25°C
75°C
VO = 5 V
25°C
75°C
Version 1.0


Số phần tương tự - LDTC123EM3T5G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LDTC123EM3T5G LEIDITECH-LDTC123EM3T5G Datasheet
1Mb / 14P
   Bias Resistor Transistors
More results

Mô tả tương tự - LDTC123EM3T5G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMUN2111LT1 ONSEMI-MMUN2111LT1_05 Datasheet
90Kb / 8P
   Bias Resistor Transistors
August, 2005 ??Rev. 5
logo
Leshan Radio Company
LDTA114EM3T5G LRC-LDTA114EM3T5G Datasheet
191Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LDTA124XM3T5G LRC-LDTA124XM3T5G_15 Datasheet
143Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LDTA143EM3T5G LRC-LDTA143EM3T5G_15 Datasheet
143Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2114LT1G LRC-LMUN2114LT1G_15 Datasheet
137Kb / 8P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2131LT1G LRC-LMUN2131LT1G_15 Datasheet
137Kb / 8P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2240LT1G LRC-LMUN2240LT1G_15 Datasheet
189Kb / 16P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2111LT1G LRC-LMUN2111LT1G Datasheet
655Kb / 10P
   Bias Resistor Transistors
logo
First Silicon Co., Ltd
DTC301 FS-DTC301 Datasheet
337Kb / 10P
   Bias Resistor Transistors
logo
Leshan Radio Company
LDTA114EM3T5G LRC-LDTA114EM3T5G_15 Datasheet
220Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LDTA143ZM3T5G LRC-LDTA143ZM3T5G_15 Datasheet
143Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com