công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LDTC144EM3T5G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company |
|
LDTC144EM3T5G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company |
3 / 10 page LESHAN RADIO COMPANY, LTD. LDTC114EM3T5G_S-3/10 LDTC114EM3T5G Series ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Collector−Base Cutoff Current (VCB = 50 V, IE = 0) ICBO − − 100 nAdc Collector−Emitter Cutoff Current (VCE = 50 V, IB = 0) ICEO − − 500 nAdc Emitter−Base Cutoff Current LDTC114EM3T5G (VEB = 6.0 V, IC = 0) LDTC124EM3T5G LDTC144EM3T5G LDTC114YM3T5G LDTC114TM3T5G LDTC143TM3T5G LDTC123EM3T5G LDTC143EM3T5G LDTC143ZM3T5G LDTC124XM3T5G LDTC123JM3T5G LDTC115EM3T5G LDTC144WM3T5G LDTC144TM3T5G IEBO − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0.5 0.2 0.1 0.2 0.9 1.9 2.3 1.5 0.18 0.13 0.2 0.05 0.13 0.2 mAdc Collector−Base Breakdown Voltage (IC = 10 mA, IE = 0) V(BR)CBO 50 − − Vdc Collector−Emitter Breakdown Voltage (Note 3) (IC = 2.0 mA, IB = 0) V(BR)CEO 50 − − Vdc ON CHARACTERISTICS (Note 3) DC Current Gain LDTC114EM3T5G (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) LDTC124EM3T5G LDTC144EM3T5G LDTC114YM3T5G LDTC114TM3T5G LDTC143TM3T5G LDTC123EM3T5G LDTC143EM3T5G LDTC143ZM3T5G LDTC124XM3T5G LDTC123JM3T5G LDTC115EM3T5G LDTC144WM3T5G LDTC144TM3T5G hFE 35 60 80 80 160 160 8.0 15 80 80 80 80 80 160 60 100 140 140 350 350 15 30 200 150 140 150 140 350 − − − − − − − − − − − − − − Collector−Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) (IC = 10 mA, IB = 5 mA) LDTC123EM3T5G (IC = 10 mA, IB = 1 mA) LDTC143TM3T5G/LDTC114TM3T5G/ LDTC143EM3T5G/LDTC143ZM3T5G/ LDTC124XM3T5G/LDTC144TM3T5G VCE(sat) − − 0.25 Vdc Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 kW) LDTC114EM3T5G LDTC124EM3T5G LDTC114YM3T5G LDTC114TM3T5G LDTC143TM3T5G LDTC123EM3T5G LDTC143EM3T5G LDTC143ZM3T5G LDTC124XM3T5G LDTC123JM3T5G (VCC = 5.0 V, VB = 3.5 V, RL = 1.0 kW) LDTC144EM3T5G LDTC144TM3T5G (VCC = 5.0 V, VB = 5.5 V, RL = 1.0 kW) LDTC115EM3T5G (VCC = 5.0 V, VB = 4.0 V, RL = 1.0 kW) LDTC144WM3T5G VOL − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Vdc 3. Pulse Test: Pulse Width < 300 ms, Duty Cycle < 2.0%. Version 1.0 |
Số phần tương tự - LDTC144EM3T5G |
|
Mô tả tương tự - LDTC144EM3T5G |