công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDTA124EET1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LDTA124EET1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bias Resistor Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LDTA124EET1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  LDTA124EET1 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LDTA124EET1 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LDTA124EET1 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LDTA124EET1 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
P3–3/4
ELECTRICAL CHARACTERISTIC CURVES
LDTA124EET1
Figure 1. VCE(sat) versus IC
Figure 2. DC Current Gain
1000
10
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
100
10
1
100
0.01
0.1
1
10
40
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0
20
50
75°C
25°C
TA =−25°C
IC/IB = 10
25°C
−25°C
VCE = 10 V
TA =75°C
Figure 3. Output Capacitance
Figure 4. Output Current versus Input Voltage
100
10
1
0.1
0.01
0.001 0 1
2
3
4
Vin, INPUT VOLTAGE (VOLTS)
5
6
7
8
9
10
50
0
10
203040
4
3
2
1
0
VR, REVERSE BIAS VOLTAGE (VOLTS)
f = 1 MHz
lE = 0 V
TA = 25°C
75°C
25°C
TA =−25°C
VO = 5 V
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0
10
20
30
VO = 0.2 V
TA =−25°C
75°C
100
10
1
0.1
40
50
Figure 5. Input Voltage versus Output Current
25°C


Số phần tương tự - LDTA124EET1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LDTA124EET1G LRC-LDTA124EET1G Datasheet
774Kb / 12P
   Bias Resistor Transistors
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LDTA124EET1G LEIDITECH-LDTA124EET1G Datasheet
1Mb / 12P
   Bias Resistor Transistors PNP Silicon Surface Mount Transistors with Monolithic Bias Resistor Network
More results

Mô tả tương tự - LDTA124EET1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MUN5111DW1T1 ONSEMI-MUN5111DW1T1_06 Datasheet
109Kb / 12P
   Bias Resistor Transistor
February, 2006 ??Rev. 8
MUN5111T1 ONSEMI-MUN5111T1 Datasheet
132Kb / 12P
   Bias Resistor Transistor
October, 2004 ??Rev. 7
logo
Leshan Radio Company
LDTA123YET1G LRC-LDTA123YET1G_15 Datasheet
258Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
LDTA124GET1G LRC-LDTA124GET1G_15 Datasheet
285Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
logo
Weitron Technology
MMUN2211 WEITRON-MMUN2211_07 Datasheet
470Kb / 10P
   Bias Resistor Transistor
logo
ON Semiconductor
MMUN2211LT1 ONSEMI-MMUN2211LT1 Datasheet
104Kb / 12P
   Bias Resistor Transistor
May, 2004 ??Rev. 4
logo
E-Tech Electronics LTD
MMUN2211 ETL-MMUN2211 Datasheet
269Kb / 8P
   Bias Resistor Transistor
logo
Leshan Radio Company
LDTC123TLT1G LRC-LDTC123TLT1G Datasheet
217Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
MUN2211RT1 LRC-MUN2211RT1 Datasheet
328Kb / 8P
   Bias Resistor Transistor
LDTA123YET1G LRC-LDTA123YET1G Datasheet
258Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
LDTC113ZET1G LRC-LDTC113ZET1G Datasheet
278Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com