công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML2256-XXXGA bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - OKI electronic componets

tên linh kiện ML2256-XXXGA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Channel Mixing Oki ADPCM Algorithm-Based Speech Synthesis LSI
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OKI [OKI electronic componets]
Trang chủ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

ML2256-XXXGA bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - OKI electronic componets

Back Button ML2256-XXXGA Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 10Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 11Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 12Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 13Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 14Page - OKI electronic componets ML2256-XXXGA Datasheet HTML 15Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 36 page
background image
FEDL2250DIGEST-09
OKI Semiconductor
ML2250 family
11/36
ML2256-XXXHB
33pin W-CSP
(Bottom View)
D5
D3
GND
XT
XT
7
D6
D4
D1
D0
VDD
6
AGND
D7
D2
TEST
RESET
5
DAO
TESTO2
TESTO1
RD
4
AOUT
DW
NCR2/DL
NCR1/NDR
3
AVDD
SERIAL
OPTANA
WR
BUSY1
2
GND
CS
GND
VDD
BUSY2/ERR
1
E
D
C
B
A


Số phần tương tự - ML2256-XXXGA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ML22562 ETC2-ML22562 Datasheet
1Mb / 66P
   4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI
ML22563 ETC2-ML22563 Datasheet
1Mb / 66P
   4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI
ML2256X-xxxMB ETC2-ML2256X-xxxMB Datasheet
1Mb / 66P
   4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI
More results

Mô tả tương tự - ML2256-XXXGA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
ML22Q54 OKI-ML22Q54 Datasheet
199Kb / 31P
   2-Channel Mixing Oki ADPCM Algorithm-Based Speech Synthesis LSI
ML2240 OKI-ML2240 Datasheet
186Kb / 24P
   4-Channel Mixing Oki ADPCM Algorithm-Based Speech Synthesis LSI
logo
List of Unclassifed Man...
ML22808 ETC2-ML22808 Datasheet
601Kb / 41P
   LAPIS Semiconductor ADPCM Algorithm-Based Speech Synthesis LSI
FEDL2280X-04 ETC2-FEDL2280X-04 Datasheet
584Kb / 41P
   LAPIS Semiconductor ADPCM Algorithm-Based Speech Synthesis LSI
logo
OKI electronic componet...
MSM9811 OKI-MSM9811 Datasheet
331Kb / 44P
   4-Channel Mixing OKI ADPCM Type Voice Synthesis LSI
MSM9810B OKI-MSM9810B Datasheet
337Kb / 44P
   8-Channel Mixing OKI ADPCM Type Voice Synthesis LSI
MSM9810 OKI-MSM9810 Datasheet
184Kb / 32P
   8-channel Mixing OKI ADPCM Type Voice Synthesis LSI
logo
List of Unclassifed Man...
ML22Q374 ETC2-ML22Q374 Datasheet
502Kb / 35P
   ADPCM Speech Synthesis LSI
FEDL22330-02 ETC2-FEDL22330-02 Datasheet
1Mb / 39P
   ADPCM Speech Synthesis LSI
FEDL22Q374-03 ETC2-FEDL22Q374-03 Datasheet
859Kb / 35P
   ADPCM Speech Synthesis LSI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com