công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML2213-XXXMA bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OKI electronic componets

tên linh kiện ML2213-XXXMA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Speech Synthesizer plus Music LSI with On-Chip 1.5 Mbit Mask ROM
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OKI [OKI electronic componets]
Trang chủ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

ML2213-XXXMA bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OKI electronic componets

Back Button ML2213-XXXMA Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 10Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 11Page - OKI electronic componets ML2213-XXXMA Datasheet HTML 12Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
FEDL 2213-01
1Semiconductor
ML2213
8/26
TIMING DIAGRAM
1.
At powering up
2.
Activating the LSI and Standby status
2.1 When 2-pin interfacing selected as Mask option
2.2 When 3-pin interfacing selected as Mask option
RESET
SD
SI
t
SDST
t
SDS
t
SSD
t
W(SI)
NAR
BUSY
AOUT
V
DD
RESET
BUSY
t
D(
RST)
t
w(
RST)
RESET
SD
SI
t
SIS
NAR
BUSY
AOUT
STC
t
SSI


Số phần tương tự - ML2213-XXXMA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
ML2215 OKI-ML2215 Datasheet
197Kb / 26P
   Speech Synthesizer plus Music LSI with On-Chip 3 Mbit Mask ROM
ML2215-XXXMA OKI-ML2215-XXXMA Datasheet
197Kb / 26P
   Speech Synthesizer plus Music LSI with On-Chip 3 Mbit Mask ROM
ML2215-XXXMB OKI-ML2215-XXXMB Datasheet
197Kb / 26P
   Speech Synthesizer plus Music LSI with On-Chip 3 Mbit Mask ROM
More results

Mô tả tương tự - ML2213-XXXMA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
ML2215 OKI-ML2215 Datasheet
197Kb / 26P
   Speech Synthesizer plus Music LSI with On-Chip 3 Mbit Mask ROM
ML2201-XXX OKI-ML2201-XXX Datasheet
159Kb / 20P
   Speech Synthesizer LSI with on-chip 384K Mask ROM
ML2201 OKI-ML2201 Datasheet
159Kb / 20P
   Speech Synthesizer LSI with on-chip 384K Mask ROM
MSM9831 OKI-MSM9831 Datasheet
152Kb / 23P
   VOICE SYNTHESIS LSI with on-chip 384Kbit MASK ROM
logo
List of Unclassifed Man...
FEDL2256X-08 ETC2-FEDL2256X-08 Datasheet
1Mb / 67P
   4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI with Built-in FLASH/MASK ROM
FEDL22594-04 ETC2-FEDL22594-04 Datasheet
895Kb / 73P
   4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI with Built-in MASK ROM for Automotive
FEDL2257X-07 ETC2-FEDL2257X-07 Datasheet
1Mb / 67P
   4-Channel Mixing Speech Synthesis LSI with Built-in FLASH/MASK ROM for Automotive
logo
NXP Semiconductors
TEA1069 PHILIPS-TEA1069 Datasheet
301Kb / 44P
   Versatile speech/dialler/ringer with music-on-hold
1998 Jan 08
logo
List of Unclassifed Man...
N551C161 ETC2-N551C161 Datasheet
470Kb / 6P
   16-Mbit Mask ROM with interface with Nuvoton PowerSpeech
logo
King blillion Electroni...
SF23C3200B KB-SF23C3200B Datasheet
295Kb / 7P
   32 Mbit CMOS Mask Programmable ROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com