công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML2110 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OKI electronic componets

tên linh kiện ML2110
Giải thích chi tiết về linh kiện  Speech Control Processor
Download  101 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OKI [OKI electronic componets]
Trang chủ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

ML2110 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OKI electronic componets

Back Button ML2110 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets ML2110 Datasheet HTML 10Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 101 page
background image
FEDL2110-01
OKI Semiconductor
ML2110
6/101
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Power Supply Voltage
VDD
Ta = 25
–0.3 to 4.5
V
Input Voltage
Vin
Ta = 25
–0.3 to 5.5
V
Storage Temperature
Tstg
–55 to 125
°C
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Power Supply Voltage
VDD
3.0 to 3.6
V
Operating Temperature
Top
–40 to 85
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DC Characteristics
(VDD = 3.0 to 3.6 V, Ta = –40 to 85°C)
Parameter
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
"H" Input Voltage
VIH
Excluding CLK
2.2
V
"L" Input Voltage
VIL
Excluding CLK
0.8
V
"H" Input Voltage
VIH
CLK
0.8 VDD
V
"L" Input Voltage
VIL
CLK
0.2 VDD
V
"H" Output Voltage
VOH
IOH = –4 mA
2.4
V
"L" Output Voltage
VOL
IOL = 4 mA
0.4
V
Input Leakage Current
ILI
0 < VIN < VDD
–10
+10
µA
Output Leakage Current
ILO
0 < VOUT < VDD
–10
+10
µA
Dynamic Supply Current
IDO
VDD = 3.6 V,
fOPE = 33 MHz
150
mA
Static Supply Current
IDS
1.5
mA
D/A Output Relative
Accuracy
|VDAE|
No load
10
mV
D/A Output Impedance
RDA
12
20
28
k


Số phần tương tự - ML2110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2111 MICRO-LINEAR-ML2111 Datasheet
440Kb / 26P
   Universal Dual High Frequency Filter
ML2111CCP MICRO-LINEAR-ML2111CCP Datasheet
440Kb / 26P
   Universal Dual High Frequency Filter
ML2111CCS MICRO-LINEAR-ML2111CCS Datasheet
440Kb / 26P
   Universal Dual High Frequency Filter
ML2111CIP MICRO-LINEAR-ML2111CIP Datasheet
440Kb / 26P
   Universal Dual High Frequency Filter
More results

Mô tả tương tự - ML2110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OKI electronic componet...
MSM7630 OKI-MSM7630 Datasheet
650Kb / 95P
   Universal Speech Processor
logo
List of Unclassifed Man...
ISD-T267SP ETC-ISD-T267SP Datasheet
4Mb / 100P
   DIGITAL SPEECH PROCESSOR
logo
Microchip Technology
SP0264 MICROCHIP-SP0264 Datasheet
344Kb / 12P
   NARRATOR SPEECH PROCESSOR
1989
logo
List of Unclassifed Man...
80-0206-R ETC1-80-0206-R Datasheet
511Kb / 49P
   Speech Recognition Processor
RSC4128 ETC-RSC4128 Datasheet
690Kb / 49P
   Speech Recognition Processor
RSC-464 ETC1-RSC-464 Datasheet
400Kb / 41P
   Speech Recognition Processor
80-0210-C ETC1-80-0210-C Datasheet
271Kb / 9P
   Speech And Music Processor
80-0207-A ETC1-80-0207-A Datasheet
259Kb / 8P
   Speech And Music Processor
80-0211-C ETC1-80-0211-C Datasheet
349Kb / 12P
   Speech And Music Processor
80-0208-B ETC1-80-0208-B Datasheet
283Kb / 13P
   Speech And Music Processor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com