công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC56F83XXBLUM bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC56F83XXBLUM
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Digital Signal Controller
Download  160 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC56F83XXBLUM bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MC56F83XXBLUM Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 160 page
background image
56F8335 Technical Data, Rev. 1
10
Freescale Semiconductor
Preliminary
Figure 1-1 System Bus Interfaces
Note:
Flash memories are encapsulated within the Flash Memory (FM) Module. Flash control is
accomplished by the I/O to the FM over the peripheral bus, while reads and writes are completed
between the core and the Flash memories.
Note:
The primary data RAM port is 32 bits wide. Other data ports are 16 bits.
56800E
Program
Flash
Program
RAM
Data RAM
EMI*
Data
Flash
IPBus
Bridge
Boot
Flash
Flash
Memory
Module
* EMI not functional in this package; since only part of
the address/data bus is bonded out, use as GPIO pins
NOT available on the 56F8135 device.
JTAG / EOnCE
5
11
pdb_m[15:0]
4
pab[20:0]
cdbw[31:0]
xab2[23:0]
xab1[23:0]
cdbr_m[31:0]
xdb2_m[15:0
6
Address
Data
Control
CHIP
TAP
Controller
TAP
Linking
Module
External
JTAG Port
To Flash
Control
Logic
IPBus


Số phần tương tự - MC56F83XXBLUM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC56F83XXBLUM FREESCALE-MC56F83XXBLUM Datasheet
2Mb / 184P
   16-bit Digital Signal Controllers
MC56F83XXBLUM FREESCALE-MC56F83XXBLUM Datasheet
2Mb / 172P
   16-bit Digital Signal Controllers
More results

Mô tả tương tự - MC56F83XXBLUM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
56F8335 FREESCALE-56F8335_07 Datasheet
2Mb / 160P
   16-bit Digital Signal Controller
logo
Zilog, Inc.
Z89323 ZILOG-Z89323 Datasheet
514Kb / 61P
   16-BIT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
logo
Motorola, Inc
56F8357 MOTOROLA-56F8357 Datasheet
1Mb / 160P
   16-bit Digital Signal Processor
logo
Freescale Semiconductor...
56F8033 FREESCALE-56F8033 Datasheet
2Mb / 157P
   16-bit Digital Signal Controllers
56F8346 FREESCALE-56F8346_07 Datasheet
886Kb / 178P
   16-bit Digital Signal Controllers
56800E FREESCALE-56800E Datasheet
296Kb / 20P
   16-bit Digital Signal Controllers
56F8014 FREESCALE-56F8014_07 Datasheet
1Mb / 125P
   16-bit Digital Signal Controllers
56F8355 FREESCALE-56F8355_09 Datasheet
1Mb / 172P
   16-Bit Digital Signal Controllers
56853 FREESCALE-56853 Datasheet
1Mb / 60P
   16-bit Digital Signal Controllers
56F8322 FREESCALE-56F8322 Datasheet
724Kb / 136P
   16-bit Digital Signal Controllers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com