công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ7008 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ7008
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICROCONTROLLER WITH LCD DRIVER
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ7008 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Integral Corp.

Back Button IZ7008 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 9Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 10Page - Integral Corp. IZ7008 Datasheet HTML 11Page - Integral Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
IZ7008
Korzhenevskogo 12, Minsk, 220064, Republic of Bel-
arus
Fax:
+375 (17) 278 28 22,
Phone: +375 (17) 278 07 11, 277 24 70, 277 24 61,
277 69 16
E-mail: belms@belms.belpak.minsk.by
URL: www.bms.by
7
Bank
Addres
s
Bit_7
Bit_6
Bit_5
Bit_4
Bit_3
Bit_2
Bit_1
Bit_0
COM
0
0x7E8
SEG02
SEG04
SEG06
SEG08
SEG10
SEG12
SEG14
SEG16
Com 1
1
0x7E9
SEG02
SEG04
SEG06
SEG08
SEG10
SEG12
SEG14
SEG16
Com 2
2
0x7EA
SEG02
SEG04
SEG06
SEG08
SEG10
SEG12
SEG14
SEG16
Com 3
3
0x7EB
SEG02
SEG04
SEG06
SEG08
SEG10
SEG12
SEG14
SEG16
Com 4
4
0x7EC
SEG01
SEG03
SEG05
SEG07
SEG09
SEG11
SEG13
SEG15
Com 1
5
0x7ED
SEG01
SEG03
SEG05
SEG07
SEG09
SEG11
SEG13
SEG15
Com 2
6
0x7EE
SEG01
SEG03
SEG05
SEG07
SEG09
SEG11
SEG13
SEG15
Com 3
FD
7
0x7EF
SEG01
SEG03
SEG05
SEG07
SEG09
SEG11
SEG13
SEG15
Com 4
0
0x7E0
SEG31
SEG29
SEG27
SEG25
SEG23
SEG21
SEG19
SEG17
Com 1
1
0x7E1
SEG31
SEG29
SEG27
SEG25
SEG23
SEG21
SEG19
SEG17
Com 2
2
0x7E2
SEG31
SEG29
SEG27
SEG25
SEG23
SEG21
SEG19
SEG17
Com 3
3
0x7E3
SEG31
SEG29
SEG27
SEG25
SEG23
SEG21
SEG19
SEG17
Com 4
4
0x7E4
SEG32
SEG30
SEG28
SEG26
SEG24
SEG22
SEG20
SEG18
Com 1
5
0x7E5
SEG32
SEG30
SEG28
SEG26
SEG24
SEG22
SEG20
SEG18
Com 2
6
0x7E6
SEG32
SEG30
SEG28
SEG26
SEG24
SEG22
SEG20
SEG18
Com 3
FE
7
0x7E7
SEG32
SEG30
SEG28
SEG26
SEG24
SEG22
SEG20
SEG18
Com 4
When multiplex level is 1/3 registers with addresses 0x7EB , 0x7EF, 0x7F3, 0x7F7 can be
used as data memory, and when multiplex level is 1/2 additionally as data memory can be used
the registers with addresses 0x7EA , 0x7E, 0x7F2, 0x7F6.
TIMERS UNIT AND PORT
System registers of timers unit have the addresses 0x7D8- 0x7DD (bank FB), of input-
output unit have the addresses 0x7E0- 0x7E4 (bank FC). For system registers only index
addressing is possible.
Bank N Addres
s
Description
Bit_7
Bit_6
Bit_5
Bit_4
Bit_3
Bit_2
Bit_1
Bit_0
W/R
0 0x7D8
Timers control register
IN1
T3
IN0
T3
IN1
T2
IN0
T2
CLR
T3
CLR
T2
EN
T3
EN
T2
W/R
1 0x7D9
Timer Т1
T1_7
T1_6
T1_5
T1_4
T1_3
T1_2
T1_1
T1_0
R
FB
2 0x7DA
Timer Т2
T2_7
T2_6
T2_5
T2_4
T2_3
T2_2
T2_1
T2_0
R
3 0x7DB
Timer Т3
T3_7
T3_6
T3_5
T3_4
T3_3
T3_2
T3_1
T3_0
R
4 0x7DC
Setting register Т2
KT2_7 KT2_6 KT2_5 KT2_4 KT2_3 KT2_2 KT2_1 KT2_0
W/R
5 0x7DB
Setting register Т3
KT3_7 KT3_6 KT3_5 KT3_4 KT3_3 KT3_2 KT3_1 KT3_0
W/R
0 0x7E0
Register
M1
M0
M1
M0
M1
M0
M1
M0
settings PORT 1-4
Setting PORT4 Setting PORT3 Setting PORT2 Setting PORT1
W/R
1 0x7E1
Register
M1
M0
M1
M0
M1
M0
M1
M0
Settings PORT 5-8
Setting PORT8 Setting PORT7 Setting PORT6 Setting PORT5
W/R
FC
2 0x7E2
Register of flags EN/CLR
1-interruption enable
0-interruption request reset
EN/CL
IR8
EN/CL
IR7
EN/CL
IR6
EN/CL
IR5
EN/CL
IR4
EN/CL
IR3
EN/CL
IR2
EN/CL
IR1
W/R
3 0x7E3
Register (indicator) of re-
quests for interruption from
bits PORT
IR8
IR7
IR6
IR5
IR4
IR3
IR2
IR1
R
4 0x7E4
Register (indicator) of in-
put/output port bits state
НЕ
PORT8
НЕ
PORT7
НЕ
PORT6
НЕ
PORT5
НЕ
PORT4
НЕ
PORT3
НЕ
PORT2
НЕ
PORT1
R


Số phần tương tự - IZ7008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ7007 INTEGRAL-IZ7007 Datasheet
260Kb / 8P
   Circuit for electron pedometer - ergmeter
More results

Mô tả tương tự - IZ7008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Finechips
MC96P6608 FINECHIPS-MC96P6608 Datasheet
84Kb / 1P
   8-bit Microcontroller with LCD Driver
MC96F6432 FINECHIPS-MC96F6432 Datasheet
86Kb / 1P
   8-bit Microcontroller with LCD Driver
MC96F6832 FINECHIPS-MC96F6832 Datasheet
85Kb / 1P
   8-bit Microcontroller with LCD Driver
MC96F7816 FINECHIPS-MC96F7816 Datasheet
86Kb / 1P
   8-bit Microcontroller with LCD Driver
logo
Microchip Technology
PIC16C9XX MICROCHIP-PIC16C9XX Datasheet
1Mb / 189P
   8-Bit CMOS Microcontroller with LCD Driver
1997
logo
Feeling Technology Corp...
FM8PE68B FEELING-FM8PE68B Datasheet
3Mb / 81P
   OTP-Based 8-Bit Microcontroller with LCD Driver
FM8P756 FEELING-FM8P756 Datasheet
3Mb / 80P
   OTP-Based 8-Bit Microcontroller with LCD Driver
logo
Hynix Semiconductor
GMS81C3004 HYNIX-GMS81C3004 Datasheet
1Mb / 90P
   CMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER WITH LCD DRIVER
logo
List of Unclassifed Man...
ML610Q411 ETC2-ML610Q411 Datasheet
639Kb / 36P
   8-bit Microcontroller with a Built-in LCD driver
ML610Q428 ETC2-ML610Q428 Datasheet
552Kb / 33P
   8-bit Microcontroller with a Built-in LCD driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com