công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ7007 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ7007
Giải thích chi tiết về linh kiện  Circuit for electron pedometer - ergmeter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ7007 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integral Corp.

  IZ7007 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IZ7007 Datasheet HTML 8Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
IZ7007
5
Figure 4 - Control algorithm and display of date
*)
The seconds will be reset to 00 and 1 will be added
to minutes if the current seconds is between 30 and 59
**)
Current data reset with adding it to total data
***) Reset
D
*)
S
S
S1
S1
D
D
D
D
M
S
M
4 СЕК
D
TOTAL DATA
D
DATA OF CURRENT DAY
S
**)
M
1
2
3 4
5
6
7
CALLS
TODAY
1
2
3 4
5
6
7
TODAY
D
1
2
3 4
5
6
7
TODAY
D
D
KM
MILIS
D
S
**)
1
2
3 4
5
6
7
ST
TOTAL
1
2
3 4
5
6
7
CALLS
1
2
3 4
5
6
7
D
1
2
3 4
5
6
7
D
D
KM
MILIS
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1
2
3 4
5
6
7
1
2
3 4
5
6
7
ST
TODAY
1 2
3 4
5
6
7
AM
1 2
3 4
5
6
7
AM
1 2
3 4
5
6
7
AM
1 2
3 4
5
6
7
AM
S
1
2
3 4
5
6
7
1
2
3 4
5
6
7
S
DS
D
D
D
D
.
COUNT
T > 166mc
t> 100mc
Figure 5 - Timing diagram


Số phần tương tự - IZ7007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ7008 INTEGRAL-IZ7008 Datasheet
445Kb / 16P
   8-BIT MICROCONTROLLER WITH LCD DRIVER
More results

Mô tả tương tự - IZ7007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ7010 INTEGRAL-IZ7010 Datasheet
392Kb / 14P
   CIRCUIT FOR ELECTRON PEDOMETER - ERGOMETER
logo
Shenzhen Titan Micro El...
TM9937 TITAN-TM9937 Datasheet
135Kb / 7P
   Three-phase electron-electrIc circuit
logo
OptoDiode Corp
AXUV100G OPTODIODE-AXUV100G Datasheet
150Kb / 2P
   ELECTRON DETECTION 100 mm Ideal for electron detection
logo
Shenzhen Titan Micro El...
TM9936 TITAN-TM9936 Datasheet
185Kb / 13P
   Three-phase electron-electrIc circuit
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC63003 FUMAN-SC63003 Datasheet
235Kb / 6P
   Pedometer
SC73003 FUMAN-SC73003 Datasheet
243Kb / 6P
   Pedometer
logo
OptoDiode Corp
AXUVPS7 OPTODIODE-AXUVPS7 Datasheet
282Kb / 2P
   QUAD ELECTRON DETECTOR 15 mm Ideal for electron detection
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC2152 FUMAN-TC2152 Datasheet
73Kb / 3P
   Pedometer IC
logo
List of Unclassifed Man...
437A ETC2-437A Datasheet
91Kb / 4P
   ELECTRON TUBE
logo
Hamamatsu Corporation
R6985-80 HAMAMATSU-R6985-80_15 Datasheet
134Kb / 2P
   ELECTRON MULTIPLIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com