công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ1242M bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ1242M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Scientific 10 Digits LCD Calculator
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ1242M bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Integral Corp.

Back Button IZ1242M Datasheet HTML 6Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 7Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 8Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 9Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 10Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 11Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 12Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 13Page - Integral Corp. IZ1242M Datasheet HTML 14Page - Integral Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
IZ1242M
10
Binary Number
Decimal Number
Outside the operation range
-
512
≤ DATA
1 1 1 1 1 1 1 1 1
511
1 1 1 1 1 1 1 1 0
510
Binary
1 1 1 1 1 1 1 0 1
509
Positive
:
:
Integer
:
:
10
2
1
1
0
0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
-1
Binary
1 1 1 1 1 1 1 1 0
-2
Positive
1 1 1 1 1 1 1 0 1
-3
Integer
:
:
:
(Complement)
:
:
:
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-511
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-512
Outside the operation range
-512
≥ DATA
18. Octal Mode (2ndF ,
→ OCT, 0 - 7)
a.
Data input and output are both octal integers with a maximum of 10 digits.
b.
A negative number is expressed in the octal number of two’s complement.
c.
The range of internal operation is as show below and if the result of the operation exceed
the range, it becomes an error (overflow).
Octal Number
Decimal Number
Outside the operation range
-
5 3 6 8 7 0 9 1 2
≤ DATA
3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 3 6 8 7 0 9 1 1
Binary
3 7 7 7 7 7 7 7 7 6
5 3 6 8 7 0 9 1 0
Positive
:
:
Integer
:
:
1
1
0
0
7 7 7 7 7 7 7 7 7
-1
Octal
7 7 7 7 7 7 7 7 6
-2
Negative
1 1 1 1 1 1 1 0 1
Integer
:
:
:
(Complement)
:
:
:
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-5 3 6 8 7 0 9 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 3 6 8 7 0 9 1 2
Outside the operation range
-5 3 6 8 7 0 9 1 3
≥DATA
19. Hexadecimal Mode (2ndF ,
→ HEX, 0 – 9, A - F).
a.
Data input and output are both hexadecimal integers with a maximum of 10 digits.
b.
A negative number is expressed in the hexadecimal number of two’s complement.
c.
The range of internal operation is as show below and if the result of the operation exceed
the range, it becomes an error (overflow).


Số phần tương tự - IZ1242M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ1242C INTEGRAL-IZ1242C Datasheet
273Kb / 18P
   SCIENTIFIC 10 DIGITS LCD CALCULATOR
More results

Mô tả tương tự - IZ1242M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ1242C INTEGRAL-IZ1242C Datasheet
273Kb / 18P
   SCIENTIFIC 10 DIGITS LCD CALCULATOR
IZ1229 INTEGRAL-IZ1229 Datasheet
106Kb / 6P
   10-DIGITS CALCULATOR
IZ12291M INTEGRAL-IZ12291M Datasheet
98Kb / 5P
   10-DIGITS CALCULATOR
IZ1229M INTEGRAL-IZ1229M Datasheet
108Kb / 6P
   10-DIGITS CALCULATOR
logo
Silan Microelectronics ...
SC3442 SILAN-SC3442 Datasheet
297Kb / 20P
   SCIENTIFIC 10DIGITS CALCULATOR CIRCUIT
logo
Integral Corp.
IZ1239M INTEGRAL-IZ1239M Datasheet
79Kb / 6P
   8 - DIGITS CURENCY CALCULATOR
IZ1238M INTEGRAL-IZ1238M Datasheet
93Kb / 6P
   8-DIGITS CURENCY CALCULATOR
IZ1223M INTEGRAL-IZ1223M Datasheet
134Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
IZ1225M INTEGRAL-IZ1225M Datasheet
118Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC2135B FUMAN-SC2135B Datasheet
339Kb / 7P
   10/12 digit calculator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com