công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IZ1239M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integral Corp.

tên linh kiện IZ1239M
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 - DIGITS CURENCY CALCULATOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEGRAL [Integral Corp.]
Trang chủ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ1239M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integral Corp.

  IZ1239M Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ1239M Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ1239M Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ1239M Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ1239M Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ1239M Datasheet HTML 6Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
IZ1239M
5
APPLICATION CIRCUIT (mirror LCD)
IZ1239M
13
11
a1-a5, b1-b4, c1-c4
a6-a8, b5-b8, c5-c8
H1
H2, H3
2
1
a3
c2
b2
a2
c1
b1
a1
H1
c7
a9
a8
b8
c8
H2
H3
GND
VC
VA
VB
K4
K6 K5
P1
P2
A5 A4
A3
A2
K2 K3
0.1 F
µ
0.1 F
µ
2
3
6
P1
P2
A5
A4
A3
A2
K5
K6
K4
ON/C
OFF
MRC
C1
C2
X
M+
+/-
=%
MR
M-
CE
+-
9
8
MC
SMW
SMR
7
.
4
5
63
2
1
0
.
.
K2
K3
F1
F2
NC
NC
VDD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
39
38 37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
b7
b3 c3 a4 b4
c4
a5 b5
c5
a6 b6
c6
a7
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
40
41
42
43
44
45
46
47
1
48
33 F
µ
1.5V
C1
RATE
C2
+
NOTE: Chip substrate must be floating or connected to GND


Số phần tương tự - IZ1239M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ1236 INTEGRAL-IZ1236 Datasheet
151Kb / 6P
   8-DIGIT CALCULATOR WITH MARKER
IZ1236MR INTEGRAL-IZ1236MR Datasheet
151Kb / 6P
   8-DIGIT CALCULATOR WITH MARKER
IZ1238M INTEGRAL-IZ1238M Datasheet
93Kb / 6P
   8-DIGITS CURENCY CALCULATOR
More results

Mô tả tương tự - IZ1239M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integral Corp.
IZ1238M INTEGRAL-IZ1238M Datasheet
93Kb / 6P
   8-DIGITS CURENCY CALCULATOR
IZ1229 INTEGRAL-IZ1229 Datasheet
106Kb / 6P
   10-DIGITS CALCULATOR
IZ12291M INTEGRAL-IZ12291M Datasheet
98Kb / 5P
   10-DIGITS CALCULATOR
IZ1229M INTEGRAL-IZ1229M Datasheet
108Kb / 6P
   10-DIGITS CALCULATOR
IZ1242C INTEGRAL-IZ1242C Datasheet
273Kb / 18P
   SCIENTIFIC 10 DIGITS LCD CALCULATOR
IZ1242M INTEGRAL-IZ1242M Datasheet
353Kb / 18P
   Scientific 10 Digits LCD Calculator
IZ1223M INTEGRAL-IZ1223M Datasheet
134Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
logo
Silan Microelectronics ...
SC3423 SILAN-SC3423 Datasheet
238Kb / 13P
   8-DIGIT CALCULATOR
logo
Integral Corp.
IZ1225M INTEGRAL-IZ1225M Datasheet
118Kb / 8P
   BASIC FUNCTION 8-DIGITS LCD CALCULATOR WITH TOUCH TONE AND PUNCTUATION FUNCTION
IZ1228 INTEGRAL-IZ1228 Datasheet
111Kb / 9P
   8-DIGIT CALCULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com