công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA78R15C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA78R15C
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Output Low Dropout Voltage Regulators
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA78R15C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button KA78R15C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor KA78R15C Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
KA78RXXC-SERIES
6
Typical Performance Characteristics
KA78R05C
Figure 1. Output Voltage vs. Input Voltage
Figure 3. Output Voltage vs. Disable Voltage
Figure 5. Quiescent Current vs. Temperature(Tj)
Figure 2. Quiescent Current vs. Input Voltage
Figure 4. Output Voltage vs. Temperature(Tj)
Figure 6. Dropout Voltage vs. Junction Temperature
5
10
15
Input voltage Vin (V)
6
5
4
3
2
1
7
0
0
RL=
RL=5
7
6
5
4
3
0
0
3
Disable voltage Vdis (V)
0.5
1.5
2
1
1
2
2.5
10
8
6
4
2
0
Junction temperature Tj(oC)
75
125
0
25
50
100
-25
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
RL=
Input voltage Vin(V)
5.04
5.02
5.00
5.06
-25
TEMPERATURE Tj(oC )
75
125
0
25
50
100
4.96
4.94
4.92
4.98
-25
0
25
50
75
100
125
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
1.0A
Junction Temp Tj [
]


Số phần tương tự - KA78R15C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA78R15CTU FAIRCHILD-KA78R15CTU Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - KA78R15C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Gamma Microelectronics ...
GM78R05A GAMMA-GM78R05A Datasheet
780Kb / 28P
   1A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Sipex Corporation
SPX2940 SIPEX-SPX2940 Datasheet
165Kb / 9P
   1A Low Dropout Voltage Regulators
SPX2941 SIPEX-SPX2941 Datasheet
154Kb / 7P
   1A Low Dropout Voltage Regulators
AS2940 SIPEX-AS2940 Datasheet
124Kb / 8P
   1A Low Dropout Voltage Regulators
logo
Gamma Microelectronics ...
GM66102 GAMMA-GM66102 Datasheet
310Kb / 11P
   1A ULTRA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS2501 ADMOS-AMS2501_05 Datasheet
66Kb / 8P
   1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
AMS2501 ADMOS-AMS2501 Datasheet
63Kb / 8P
   1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
DS2501 ADMOS-DS2501 Datasheet
73Kb / 8P
   1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Richtek Technology Corp...
RT9164B RICHTEK-RT9164B Datasheet
146Kb / 7P
   1A Fixed Low Dropout Positive Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com