công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA78RXXC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA78RXXC
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Output Low Dropout Voltage Regulators
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA78RXXC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KA78RXXC Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA78RXXC Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
Rev. 1.0.0
Features
• 1A/3.3V, 5V, 8V, 9V, 12V, 15V output low dropout
voltage regulator
• TO-220 full-mold package (4pin)
• Overcurrent protection, thermal shutdown
• Overvoltage protection, short circuit protection
• With output disable function
Description
The KA78RXXC is a low-dropout voltage regulator suitable
for various electronic equipments.
It provides constant voltage power source with TO-220-4
lead full mold package. Dropout voltage of KA78RXXC is
below 0.5V in full rated current(1A).
This regulator has various functions such as peak current
protection, thermal shut down, overvoltage protection and
output disable function.
TO-220F-4L
1. Vin 2. VO 3. GND 4. Vdis
1
Internal Block Diagram
THERMAL SHUTDOWN
BANDGAP REFERENCE
OVERVOLTAGE
PROTECTION
SOA PROTECTION
SHORTCIRCUIT
PROTECTION
1
4
3
2
Vin
Vdis
Vo
GND
HIGH / LOW
OUTPUT
ON / OFF
Q1
R1
R2
-
+
-
+
1.4V
SHORT-CIRCUIT
KA78RXXC-Series
1A Output Low Dropout Voltage Regulators


Số phần tương tự - KA78RXXC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA78R05 FAIRCHILD-KA78R05 Datasheet
107Kb / 10P
   Low Dropout Voltage Regulator
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05CTSTU FAIRCHILD-KA78R05CTSTU Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05CTU FAIRCHILD-KA78R05CTU Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05CYDTU FAIRCHILD-KA78R05CYDTU Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - KA78RXXC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Gamma Microelectronics ...
GM78R05A GAMMA-GM78R05A Datasheet
780Kb / 28P
   1A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Sipex Corporation
SPX2940 SIPEX-SPX2940 Datasheet
165Kb / 9P
   1A Low Dropout Voltage Regulators
SPX2941 SIPEX-SPX2941 Datasheet
154Kb / 7P
   1A Low Dropout Voltage Regulators
AS2940 SIPEX-AS2940 Datasheet
124Kb / 8P
   1A Low Dropout Voltage Regulators
logo
Gamma Microelectronics ...
GM66102 GAMMA-GM66102 Datasheet
310Kb / 11P
   1A ULTRA LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS2501 ADMOS-AMS2501_05 Datasheet
66Kb / 8P
   1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
AMS2501 ADMOS-AMS2501 Datasheet
63Kb / 8P
   1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
DS2501 ADMOS-DS2501 Datasheet
73Kb / 8P
   1A VERY LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
logo
Richtek Technology Corp...
RT9164B RICHTEK-RT9164B Datasheet
146Kb / 7P
   1A Fixed Low Dropout Positive Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com