công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEDS-9041J09 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện HEDS-9041J09
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HEDS-9041J09 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HEDS-9041J09 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HEDS-9041J09 Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
11
01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14
HEDS-6140
B
*******
J*
*
*
*
HEDM-6140
T
*
Three Channel Encoder Modules and Codewheels, 23.36 mm Optical Radius.
Ordering Information
Three Channel Encoder Modules and Codewheels, 23.36 mm Optical Radius
0 0
HEDS-9040 Option
Option
HEDM-614
HEDS-904
HEDS-6140 Option
0 0
Shaft Diameter
06 - 1/4 in.
11 - 4 mm
08 - 3/8 in.
12 - 6 mm
09 - 1/2 in.
13 - 8 mm
10 - 5/8 in.
Resolution
(Cycles/Rev)
B - 1000 CPR
J - 1024 CPR
0 - Artwork on hub side (use when
module Side B is down)
1 - Artwork opposite hub side (use
when Module Side A is down)
Shaft Diameter
12 - 6 mm
Artwork Orientation
Resolution
(Cycles/Rev)
T - 2000 CPR
Assembly Tool
HEDS-8906
Assembly Tool
HEDS-8906
Option
Lead Bend
0 - Straight Leads
1 - Bent Leads
0
A
BCD
E
F
G H
I
J
K
S
T
U
HEDS-9040
*
*
*
HEDS-9041
*


Số phần tương tự - HEDS-9041J09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9040 AVAGO-HEDS-9040 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9040 AVAGO-HEDS-9040 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9040 AVAGO-HEDS-9040 Datasheet
518Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9040-T00 AVAGO-HEDS-9040-T00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
More results

Mô tả tương tự - HEDS-9041J09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HEDS-9140-H00 AVAGO-HEDS-9140-H00 Datasheet
518Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9140-E00 AVAGO-HEDS-9140-E00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9141F00 AVAGO-HEDS-9141F00 Datasheet
542Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS-9040-T00 AVAGO-HEDS-9040-T00 Datasheet
501Kb / 13P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDB-9040 AVAGO-HEDB-9040 Datasheet
68Kb / 5P
   Three Channel Optical Incremental Encoder Modules Bundle With Codewheel
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HEDT-9040 HP-HEDT-9040 Datasheet
280Kb / 10P
   High Temperature 140-C Three Channel Optical Incremental Encoder Modules
HEDS9000 HP-HEDS9000_1 Datasheet
295Kb / 11P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
HEDS9000 HP-HEDS9000 Datasheet
263Kb / 9P
   Two Channel High Resolution Optical Incremental Encoder Modules
logo
Broadcom Corporation.
AEDT-981X BOARDCOM-AEDT-981X Datasheet
469Kb / 10P
   High Temperature 115째C, High Resolution, Three Channels Optical Incremental Encoder Modules
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AEDT-981X AVAGO-AEDT-981X Datasheet
261Kb / 7P
   High Temperature 115째C, High Resolution, Three Channels Optical Incremental Encoder Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com