công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL164DT120EI bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL164DT120EI
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
Download  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL164DT120EI bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT120EI Datasheet HTML 14Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 57 page
background image
10
Am29DL16xD
May 26, 2004
PIN DESCRIPTION
A0–A19
= 20 Addresses
DQ0–DQ14 = 15 Data Inputs/Outputs
DQ15/A-1
= DQ15 (Data Input/Output, word
mode), A-1 (LSB Address Input, byte
mode)
CE#
= Chip Enable
OE#
= Output Enable
WE#
= Write Enable
WP#/ACC
= Hardware Write Protect/
Acceleration Pin
RESET#
= Hardware Reset Pin, Active Low
BYTE#
= Selects 8-bit or 16-bit mode
RY/BY#
= Ready/Busy Output
V
CC
= 3.0 volt-only single power supply
(see Product Selector Guide for speed
options and voltage supply tolerances)
V
SS
= Device Ground
NC
= Pin Not Connected Internally
LOGIC SYMBOL
20
16 or 8
DQ0–DQ15
(A-1)
A0–A19
CE#
OE#
WE#
RESET#
BYTE#
RY/BY#
WP#/ACC


Số phần tương tự - AM29DL164DT120EI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL164D AMD-AM29DL164D Datasheet
830Kb / 57P
   Stacked Multi-Chip Package (MCP) Flash Memory and SRAM
More results

Mô tả tương tự - AM29DL164DT120EI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD_06 Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XC AMD-AM29DL16XC Datasheet
688Kb / 51P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322C AMD-AM29DL322C Datasheet
691Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D Datasheet
1Mb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DL32XG SPANSION-AM29DL32XG_06 Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL320G AMD-AM29DL320G Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL32XG AMD-AM29DL32XG Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D_05 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM49DL640BH SPANSION-AM49DL640BH Datasheet
1Mb / 63P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL800B AMD-AM29DL800B Datasheet
580Kb / 43P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com