công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL164DT90EI bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL164DT90EI
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
Download  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL164DT90EI bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices AM29DL164DT90EI Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 57 page
background image
8
Am29DL16xD
May 26, 2004
CONNECTION DIAGRAMS
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
B5
C5
D5
E5
F5
G5
H5
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
B8
C8
D8
E8
F8
G8
H8
NC
NC
NC
VSS
NC
NC
NC
VSS
DQ15/A-1
BYTE#
A16
A15
A14
A12
DQ6
DQ13
DQ14
DQ7
A11
A10
A8
DQ4
VCC
DQ12
DQ5
A19
NC
RESET#
DQ3
DQ11
DQ10
DQ2
NC
A18
WP#/ACC
DQ1
DQ9
DQ8
DQ0
A5
A6
A17
A3
A4
A5
A6
A7
A8
NC
A13
A9
WE#
RY/BY#
A7
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
VSS
OE#
CE#
A0
A1
A2
A4
A2
A3
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A1
NC
64-Ball Fortified BGA
Top View, Balls Facing Down


Số phần tương tự - AM29DL164DT90EI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL164D AMD-AM29DL164D Datasheet
830Kb / 57P
   Stacked Multi-Chip Package (MCP) Flash Memory and SRAM
More results

Mô tả tương tự - AM29DL164DT90EI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL16XD AMD-AM29DL16XD_06 Datasheet
1Mb / 57P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL16XC AMD-AM29DL16XC Datasheet
688Kb / 51P
   16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322C AMD-AM29DL322C Datasheet
691Kb / 52P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D Datasheet
1Mb / 54P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DL32XG SPANSION-AM29DL32XG_06 Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL320G AMD-AM29DL320G Datasheet
1Mb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL32XG AMD-AM29DL32XG Datasheet
1,019Kb / 58P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
AM29DL322D AMD-AM29DL322D_05 Datasheet
1Mb / 56P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
SPANSION
AM49DL640BH SPANSION-AM49DL640BH Datasheet
1Mb / 63P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL800B AMD-AM29DL800B Datasheet
580Kb / 43P
   8 Megabit (1 M x 8-Bit/512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com