công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTR-P2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện FTR-P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

FTR-P2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fujitsu Component Limited.

  FTR-P2 Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. FTR-P2 Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FTR-P2 Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FTR-P2 Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FTR-P2 Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. FTR-P2 Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
FTR-P2 SERIES
3. COIL TEMPERATURE RISE
100
80
60
40
20
0
0
Ambient temperature:20
°C,
one coil energized, 0.45 W coil power
(3) Contact carrying current: 20A
(2) Contact carrying current: 10A
10
20
30
Applied time (minutes)
4. OPERATING COIL VOLTAGE RANGE
140
120
100
80
60
40
-30 -20
0
20
40
60
80
100
Intermittent coil operation with 10A
carrying current
Must-operate
voltage
Continuous coil
power range
Ambient temperature (
°C)
100
50
20
10
5
2
1
10
13
15
17
20
25
30
Voltage between contacts (VDC)
Motor lock load
FTR-P2CN
2. MAXIMUM BREAK CAPACITY


Số phần tương tự - FTR-P2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-P2 FUJITSU-FTR-P2 Datasheet
606Kb / 9P
   SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
FTR-P2CN009W1 FUJITSU-FTR-P2CN009W1 Datasheet
606Kb / 9P
   SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
FTR-P2CN010W1 FUJITSU-FTR-P2CN010W1 Datasheet
606Kb / 9P
   SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
FTR-P2CN012W1 FUJITSU-FTR-P2CN012W1 Datasheet
606Kb / 9P
   SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
FTR-P2 FUJITSU-FTR-P2_08 Datasheet
606Kb / 9P
   SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
More results

Mô tả tương tự - FTR-P2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-P2 FUJITSU-FTR-P2_08 Datasheet
606Kb / 9P
   SILENT TWIN RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1POLE X 2, H-BRIDGE, 25A
FTR-P4 FUJITSU-FTR-P4 Datasheet
67Kb / 7P
   COMPACT POWER TWIN RELAY 1POLE X 2, H-BRIDGE-25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
FTR-P4 FUJITSU-FTR-P4_09 Datasheet
503Kb / 9P
   COMPACT POWER TWIN RELAY 1POLE X 2, H-BRIDGE - 25 A FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
FBR562 FUJITSU-FBR562_09 Datasheet
430Kb / 10P
   HIGH POWER TWIN RELAY 1 POLE x 2-30A (FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS)
FBR512 FUJITSU-FBR512_08 Datasheet
571Kb / 7P
   COMPACT POWER TWIN RELAY 1 POLE x 2-30A (Dual relay) (FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS)
FBR512 FUJITSU-FBR512 Datasheet
62Kb / 7P
   COMPACT POWER TWIN RELAY 1 PORE X 2 - 25A
logo
American Zettler, Inc.
AZ9891H AZETTLER-AZ9891H Datasheet
118Kb / 2P
   25 AMP SUB-MICRO TWIN H-BRIDGE AUTOMOTIVE RELAY
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-P5 FUJITSU-FTR-P5_08 Datasheet
605Kb / 8P
   SILENT RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1 POLE-25 A
FTR-P5 FUJITSU-FTR-P5 Datasheet
672Kb / 8P
   SILENT RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1 POLE-25 A
logo
STMicroelectronics
L99H02 STMICROELECTRONICS-L99H02 Datasheet
1Mb / 51P
   H-bridge gate driver for automotive applications
February 2021 Rev 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com