công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1117T-2.85 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LM1117T-2.85
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LOWDROP OUT VOLTAGE REGULATOR (ADJUSTABLE & FIXED)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

LM1117T-2.85 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LM1117T-2.85 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LM1117T-2.85 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
1A LOWDROP OUT VOLTAGE REGULATOR (FIXED & ADJUSTABLE)
LM1117
Figure 5. Voltage Regulator With Reference
Figure 6. Battery Backed-up Regulated Supply
HTC
8
LM1117S,T-50
IN
OUT
GND
100㎌
10㎌
VIN>11.5V
SELECT FOR
CHARGE VALUE
+
10㎌
LM1117S,T-50
IN
OUT
GND
+
100㎌
5.2V LINE
5.0 BATTERY
+
10V
+
5VOUT
VIN
LM1117S,T-50
IN
OUT
GND
+
10㎌
6.5V
50Ω


Số phần tương tự - LM1117T-2.85

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM1117T-2.85 NSC-LM1117T-2.85 Datasheet
405Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117T-2.85 NSC-LM1117T-2.85 Datasheet
921Kb / 21P
   800mA Low-Dropout Linear Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM1117T-2.85

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Components Intern...
LP2950 FCI-LP2950 Datasheet
592Kb / 8P
   LOWDrop Out Voltage Regulators
logo
E-CMOS Corporation
EC8811 E-CMOS-EC8811 Datasheet
687Kb / 16P
   1A Adjustable & Fixed Voltage LDO Linear Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
RC1117 FAIRCHILD-RC1117 Datasheet
48Kb / 9P
   1A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
logo
Advanced Monolithic Sys...
AMS1117 AMS-AMS1117 Datasheet
894Kb / 9P
   1A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
logo
Leshan Radio Company
LR1117A LRC-LR1117A Datasheet
148Kb / 9P
   1A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
FAN1117A FAIRCHILD-FAN1117A Datasheet
49Kb / 9P
   1A Adjustable/Fixed Low Dropout Linear Regulator
logo
Sipex Corporation
AS2810 SIPEX-AS2810 Datasheet
150Kb / 7P
   1A Low Dropout Voltage Regulator Adjustable & Fixed Output, Fast Response
SPX2810 SIPEX-SPX2810 Datasheet
191Kb / 9P
   1A Low Dropout Voltage Regulator Adjustable & Fixed Output, Fast Response
logo
STMicroelectronics
L4920 STMICROELECTRONICS-L4920 Datasheet
64Kb / 7P
   VERY LOWDROP ADJUSTABLE REGULATORS
logo
AUK corp
S1117-XXD AUK-S1117-XXD Datasheet
328Kb / 6P
   Adjustable and Fixed Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com